データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADM1073 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 ADM1073
部品情報  Full-Feature 48 V Hot Swap Controller
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1073 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADM1073_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
ADM1073
Data Sheet
Rev. B | Page 10 of 24
TEMPERATURE (°C)
85
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
800
1000
980
960
920
900
880
940
860
840
820
Figure 15. UV Threshold vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
85
–50
–35
–20
–50
10
25
40
55
70
1.80
1.82
2.00
1.92
1.94
1.96
1.98
1.84
1.86
1.88
1.90
Figure 16. OV Threshold vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
85
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
0
2.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.8
1.0
0.6
0.2
0.4
Figure 17. UV Voltage Fault Filter Time vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
85
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
0
10
7
6
5
4
9
8
3
2
1
Figure 18. OV Voltage Fault Filter Time vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
85
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
0
0.5
1.0
5.0
3.5
4.0
4.5
1.5
2.0
2.5
3.0
Figure 19. ISENSE vs. Temperature (VSENSE = 50 mV)
VSENSE (V)
2.0
–2
–1.5
–1.0
–0.5
0
0.5
1.0
1.5
–80
–60
–40
80
20
40
60
0
–20
Figure 20. ISENSE vs. (VSENSE − VEE)


同様の部品番号 - ADM1073_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM1073ARU AD-ADM1073ARU Datasheet
305Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1073ARU-REEL AD-ADM1073ARU-REEL Datasheet
305Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1073ARU-REEL7 AD-ADM1073ARU-REEL7 Datasheet
305Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1073ARUZ AD-ADM1073ARUZ Datasheet
376Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. B
ADM1073ARUZ AD-ADM1073ARUZ Datasheet
376Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. B
More results

同様の説明 - ADM1073_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM1073 AD-ADM1073 Datasheet
305Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1073ARUZ AD-ADM1073ARUZ Datasheet
376Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. B
ADM1073ARUZ AD-ADM1073ARUZ Datasheet
376Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. B
ADM1070 AD-ADM1070 Datasheet
367Kb / 16P
   -48 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1070 AD-ADM1070_15 Datasheet
341Kb / 16P
   48 V Hot Swap Controller
REV. 0
logo
Texas Instruments
TPS2391DGKR TI-TPS2391DGKR Datasheet
653Kb / 21P
[Old version datasheet]   SIMPLE -48-V HOT SWAP CONTROLLER
TPS2390 TI-TPS2390 Datasheet
283Kb / 16P
[Old version datasheet]   SIMPLE-48-V HOT SWAP CONTROLLER
TPS2393 TI-TPS2393 Datasheet
373Kb / 31P
[Old version datasheet]   FULL-FEATURED -48-V HOT SWAP POWER MANAGER
TPS2399DGKG4 TI1-TPS2399DGKG4 Datasheet
993Kb / 28P
[Old version datasheet]   -48-V HOT SWAP CONTROLLER FOR REDUNDANT-SUPPLY SYSTEMS
logo
ON Semiconductor
TPS2398 ONSEMI-TPS2398 Datasheet
363Kb / 15P
   -48 V Hot Swap Controller for Redundant Supply Systems
August, 2017 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com