データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI2301DS-HF-3 データシート(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 SI2301DS-HF-3
部品情報  P-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2301DS-HF-3 データシート(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2301DS-HF-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2301DS-HF-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2301DS-HF-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2301DS-HF-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
MOSFET
Typical Characterisitics
On-Resistance vs. Drain Current
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
r
e
f
s
n
a
r
T
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
t
u
p
t
u
O
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
T C = -55C
125 C
0, 0.5, 1 V
2.5 V
V GS = 5, 4.5, 4, 3.5, 3 V
1.5 V
2 V
0
200
400
600
800
1000
0
3
6
9
12
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
0
50
100
150
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
2
4
6
8
10
Gate Charge
Q - Total Gate Charge (nC)
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
C rss
C oss
C iss
V DS = 6 V
I D = 2.8 A
ID - Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction T emperature
V GS = 4.5 V
I D = 2.8 A
TJ - Junction Temperature ( C)
V GS = 2.5 V
V GS = 4.5 V
25 C
P-Channel MOSFET
SI2301DS-HF (KI2301DS-HF)


同様の部品番号 - SI2301DS-HF-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2301DS-HF KEXIN-SI2301DS-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - SI2301DS-HF-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ179 KEXIN-2SJ179_15 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
2SJ602-ZJ KEXIN-2SJ602-ZJ Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
AO3421E-HF KEXIN-AO3421E-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2341DS-HF KEXIN-SI2341DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
SI3437DV KEXIN-SI3437DV Datasheet
2Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSF1321P SECOS-SSF1321P_15 Datasheet
487Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
Solid States Devices, I...
FT0012 SSDI-FT0012_15 Datasheet
67Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BSS84 JIANGSU-BSS84 Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ502K JIANGSU-CJ502K Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ2333 JIANGSU-CJ2333 Datasheet
1,009Kb / 5P
   P-channel MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
UPA2736GR RENESAS-UPA2736GR_16 Datasheet
331Kb / 7P
   P-channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com