データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL5416KI データシート(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL5416KI
部品情報  Four-Channel Wideband Programmable DownConverter
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL5416KI データシート(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL5416KI Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL5416KI Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL5416KI Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL5416KI Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL5416KI Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL5416KI Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL5416KI Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL5416KI Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL5416KI Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 71 page
background image
10
REG
R
E
G
LD
DOWN
COUNTER
=0
LD
DOWN
COUNTER
≥0
LD
DOWN
COUNTER
<0
LD
DOWN
COUNTER
≥0
=0
=0
SYNC
INTERVAL
(SLOT
PERIOD)
EN
EN
EN
DELAY
(SYNC TO
START OF
INTEGRATION)
INTEGRATION
TIME
INTEGRATIONS
PER SLOT - 1
ENABLE COUNTERS
ENABLE
UPDATES
Σ
DOWN
COUNTER
LD
PRLD(7:0)
A
B
TH1
B
TH2
REG
A>B
A>B
A<B
B
TH3
BARREL
SHIFT
A
A
REG
|X|
|X|
HPF
MANTISSA
BYPASS
BW SELECT
2(-1 TO -16)
DECODE
µP ENABLE
“0”
BIAS
DELTA1
DELTA2
DELTA3
Σ
Σ
EN
INPUT
EXP
EXPONENT
EN
ATTEN
EXP
PROG
DELAY
1-256
CLOCKS
LUT
LIMIT
DETECTOR
UPPER GAIN LIMIT
LOWER GAIN LIMIT
MAP
R
E
G
EOUT
FROM
OTHER
DETECT.
FROM INPUT SECTION
DUMP
FIGURE 2. RANGE CONTROL BLOCK DIAGRAM
16
8
8
8
8
3
8
LUT = LOOK UP TABLE
IMMEDIATE
UPPER
LOWER
ISL5416


同様の部品番号 - ISL5416KI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL5416KI INTERSIL-ISL5416KI Datasheet
1Mb / 71P
   Four-Channel Wideband Programmable DownConverter
ISL5416KI INTERSIL-ISL5416KI Datasheet
1Mb / 71P
   Four-Channel Wideband Programmable
August 2004
logo
Renesas Technology Corp
ISL5416KI RENESAS-ISL5416KI Datasheet
2Mb / 71P
   Four-Channel Wideband Programmable DownConverter
logo
Intersil Corporation
ISL5416KIZ INTERSIL-ISL5416KIZ Datasheet
1Mb / 71P
   Four-Channel Wideband Programmable DownConverter
ISL5416KIZ INTERSIL-ISL5416KIZ Datasheet
1Mb / 71P
   Four-Channel Wideband Programmable
August 2004
More results

同様の説明 - ISL5416KI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL5416 INTERSIL-ISL5416_04 Datasheet
1Mb / 71P
   Four-Channel Wideband Programmable DownConverter
logo
Renesas Technology Corp
ISL5416 RENESAS-ISL5416 Datasheet
2Mb / 71P
   Four-Channel Wideband Programmable DownConverter
logo
Intersil Corporation
HSP50216 INTERSIL-HSP50216_07 Datasheet
786Kb / 58P
   Four-Channel Programmable Digital Downconverter
ISL5216KI INTERSIL-ISL5216KI Datasheet
971Kb / 65P
   Four-Channel Programmable Digital Downconverter
July 13, 2007
logo
Renesas Technology Corp
HSP50216 RENESAS-HSP50216 Datasheet
1Mb / 59P
   Four-Channel Programmable Digital Downconverter
October 5, 2015
logo
Intersil Corporation
ISL5216 INTERSIL-ISL5216 Datasheet
1Mb / 65P
   Four-Channel Programmable Digital DownConverter
HSP50216 INTERSIL-HSP50216_06 Datasheet
767Kb / 58P
   Four-Channel Programmable Digital DownConverter
logo
Renesas Technology Corp
ISL5216 RENESAS-ISL5216 Datasheet
2Mb / 65P
   Four-Channel Programmable Digital Downconverter
logo
Intersil Corporation
HSP50216 INTERSIL-HSP50216 Datasheet
561Kb / 53P
   Four-Channel Programmable Digital DownConverter
ISL5216 INTERSIL-ISL5216_07 Datasheet
969Kb / 65P
   Four-Channel Programmable Digital Downconverter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com