データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL57612IA データシート(PDF) 2 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL57612IA
部品情報  10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, CommLink TM High Speed D/A Converter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL57612IA データシート(HTML) 2 Page - Intersil Corporation

  ISL57612IA Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL57612IA Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL57612IA Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL57612IA Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL57612IA Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL57612IA Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL57612IA Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL57612IA Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL57612IA Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2
Typical Applications Circuit
Functional Block Diagram
D9 (1)
D8 (2)
D7 (3)
D6 (4)
D5 (5)
D4 (6)
D9
D8
D7
D6
D5
D4
DCOM (26, 11-14)
CLK (28)
(24) AVDD
(22) IOUTA
(21) IOUTB
(18) FSADJ
(16) REFLO
ISL5761
DVDD (27)
0.1µF
10µF
(20) ACOM
50Ω
(15) SLEEP
(17) REFIO
0.1µF
1.91kΩ
FERRITE
10µH
(23) COMP
0.1µF
+
BEAD
RSET
D3
D2
D1
D0
D3 (7)
D2 (8)
D1 (9)
D0 (LSB) (10)
0.1µF
10µH
+
BEAD
(25, 19) NC
ACOM
DCOM
10µF
+3.3V (VDD)
50Ω
(50Ω)
1:1, Z1:Z2
ONE CONNECTION
ANY 50Ω LOAD
REPRESENTS
UPPER
VOLTAGE
REFERENCE
(LSB) D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
(MSB) D9
CLK
D7
D8
5-BIT
DECODER
REFIO
CASCODE
CURRENT
SOURCE
SWITCH
MATRIX
BIAS
GENERATION
INT/EXT
36
36
31 MSB
SEGMENTS
5 LSBs
+
COMP
IOUTA
IOUTB
INPUT
LATCH
REFLO
FSADJ
SLEEP
ISL5761


同様の部品番号 - ISL57612IA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL5761 INTERSIL-ISL5761 Datasheet
641Kb / 13P
   10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, High Speed D/A Converter
ISL5761 INTERSIL-ISL5761 Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
logo
Renesas Technology Corp
ISL5761 RENESAS-ISL5761 Datasheet
945Kb / 14P
   10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Intersil Corporation
ISL5761 INTERSIL-ISL5761 Datasheet
636Kb / 14P
   10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, High Speed D/A Converter
September 15, 2015
ISL5761/2IA INTERSIL-ISL5761/2IA Datasheet
641Kb / 13P
   10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, High Speed D/A Converter
More results

同様の説明 - ISL57612IA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL5729 INTERSIL-ISL5729 Datasheet
766Kb / 13P
   Dual 10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, CommLink TM High Speed D/A Converter
ISL5629 INTERSIL-ISL5629 Datasheet
644Kb / 12P
   Dual 8-bit, 3.3V, 130/210MSPS, CommLink TM High Speed D/A Converter
ISL5829 INTERSIL-ISL5829 Datasheet
761Kb / 13P
   Dual 12-bit, 3.3V, 130/210MSPS, CommLink TM High Speed D/A Converter
ISL5929 INTERSIL-ISL5929 Datasheet
844Kb / 13P
   Dual 14-Bit, 3.3V, 130/210MSPS, CommLink TM High Speed D/A Converter
ISL5961 INTERSIL-ISL5961 Datasheet
899Kb / 13P
   14-Bit, 3.3V, 130/210MSPS, CommLinkTM High Speed D/A Converter
ISL5861 INTERSIL-ISL5861 Datasheet
906Kb / 13P
   12-bit, 3.3V, 130/210MSPS, CommLinkTM High Speed D/A Converter
ISL5761 INTERSIL-ISL5761_04 Datasheet
641Kb / 13P
   10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, High Speed D/A Converter
ISL5761IBZ INTERSIL-ISL5761IBZ Datasheet
636Kb / 14P
   10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, High Speed D/A Converter
September 15, 2015
logo
Renesas Technology Corp
ISL5761 RENESAS-ISL5761 Datasheet
945Kb / 14P
   10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, High Speed D/A Converter
ISL5729 RENESAS-ISL5729 Datasheet
932Kb / 13P
   Dual 10-bit, 3.3V, 130/210MSPS, High Speed D/A Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com