データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI7129DN データシート(PDF) 6 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 SI7129DN
部品情報  P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI7129DN データシート(HTML) 6 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI7129DN Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI7129DN Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI7129DN Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI7129DN Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI7129DN Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI7129DN Datasheet HTML 6Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI7129DN Datasheet HTML 7Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI7129DN Datasheet HTML 8Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
6
MOSFET
P-Channel MOSFET
SI7129DN (KI7129DN)
Typical Characterisitics
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10 -3
10 -2
0
0
0
1
0
1
1
10 -1
10 -4
100
0.2
0.1
0.05
0.02
Square Wave Pulse Duration (s)
1
0.1
0.01
t1
t2
Notes:
PDM
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 50 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
4. Surface Mounted
Duty Cycle = 0.5
Single Pulse
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
1
0.1
0.01
0.2
D uty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
Single Pulse
0.1
10 -3
10 -2
1
10 -1
10 -4
0.02
0.05


同様の部品番号 - SI7129DN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI7129DN-T1-GE3 VISHAY-SI7129DN-T1-GE3 Datasheet
570Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI7129DN-T1-GE3 VISHAY-SI7129DN-T1-GE3 Datasheet
609Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7129DN VISHAY-SI7129DN_V01 Datasheet
609Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI7129DN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ179 KEXIN-2SJ179_15 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
2SJ602-ZJ KEXIN-2SJ602-ZJ Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
AO3421E-HF KEXIN-AO3421E-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2341DS-HF KEXIN-SI2341DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
SI3437DV KEXIN-SI3437DV Datasheet
2Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSF1321P SECOS-SSF1321P_15 Datasheet
487Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
Solid States Devices, I...
FT0012 SSDI-FT0012_15 Datasheet
67Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BSS84 JIANGSU-BSS84 Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ502K JIANGSU-CJ502K Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ2333 JIANGSU-CJ2333 Datasheet
1,009Kb / 5P
   P-channel MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
UPA2736GR RENESAS-UPA2736GR_16 Datasheet
331Kb / 7P
   P-channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com