データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4001G データシート(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 1N4001G
部品情報  1.0 Amp Glass Passivated Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

1N4001G データシート(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  1N4001G_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 1N4001G_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
1N4001G ~ 1N4007G
Voltage 50V ~ 1000 V
1.0 Amp Glass Passivated Rectifiers
19-Dec-2011 Rev. C
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


同様の部品番号 - 1N4001G_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Compact Technology Corp...
1N4001G CTC-1N4001G_15 Datasheet
69Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIERS
logo
Diodes Incorporated
1N4001G DIODES-1N4001G_15 Datasheet
95Kb / 3P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Rugao Dachang Electroni...
1N4001G DACHANG-1N4001G_15 Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4001G GOOD-ARK-1N4001G_15 Datasheet
184Kb / 2P
   Glass Passivated Junction Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 1.0 Ampere
More results

同様の説明 - 1N4001G_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1T1G TSC-1T1G Datasheet
54Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated Rectifiers
logo
Formosa MS
1N4001G FORMOSA-1N4001G Datasheet
32Kb / 2P
   1.0 AMP GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4001G TSC-1N4001G Datasheet
59Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated Rectifiers
logo
DIYI Electronic Technol...
1A1G DYELEC-1A1G Datasheet
650Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated Rectifiers
1A1GU DYELEC-1A1GU Datasheet
652Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated Rectifiers
1N4001GT DYELEC-1N4001GT Datasheet
834Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated Rectifiers
1N4001G DYELEC-1N4001G Datasheet
779Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4007G TSC-1N4007G Datasheet
235Kb / 2P
   1.0 AMP Glass Passivated Rectifiers
1N4001SG TSC-1N4001SG_1 Datasheet
227Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated Rectifiers
1T1G TSC-1T1G_10 Datasheet
477Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated Rectifiers
logo
UNIOHM CORPORATION
1N4001G UNIOHM-1N4001G Datasheet
66Kb / 2P
   1.0 AMP GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com