データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4006FL データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 1N4006FL
部品情報  General Purpose Silion Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

1N4006FL データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  1N4006FL Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 1N4006FL Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Diodes
1N4001FL ~ 1N4007FL
General Purpose Silion Rectifiers
Typical Characterisitics
0.1
0.6
0.8
0.9
1.0
1.1
Fig.3 Typical Forward Characteristic
Instaneous Forward Voltage (V)
0.7
1.0
0.2
0.5
Fig.2 Typical Instaneous Reverse
Characteristics
200
400
600
800
0
0.01
0.1
1.0
10
Instaneous Reverse Voltage (V)
100
T =25
J
°
C
T =50
J
°
C
T =75
J
°
C
T =100
J
°
C
T =125
J
°
C
T =150
J
°
C
2
4
6
8
10
0
15
Fig.4 Typical Junction Capacitance
0
Reverse Voltage (V)
5
10
20
25
30
35
40
12
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.0
25
50
75
100
125
150
175
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Ambient Temperature (°C)
Single phase half-wave 60 Hz
resistive or inductive load


同様の部品番号 - 1N4006FL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sangdest Microelectroni...
1N4006FL SMC-1N4006FL Datasheet
123Kb / 5P
   General Purpose Plastic Rectifier
More results

同様の説明 - 1N4006FL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
1N4001FH KEXIN-1N4001FH Datasheet
1Mb / 4P
   General Purpose Silion Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
S25VB60 SHINDENGEN-S25VB60 Datasheet
158Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
U6KBA80R SHINDENGEN-U6KBA80R Datasheet
170Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
QG501C SECOS-QG501C_15 Datasheet
341Kb / 2P
   General Purpose Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
LN25XB60 SHINDENGEN-LN25XB60 Datasheet
178Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BY251 TAYCHIPST-BY251 Datasheet
623Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
H1N400X HSMC-H1N400X Datasheet
23Kb / 2P
   General Purpose Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
S1WBA60S SHINDENGEN-S1WBA60S Datasheet
171Kb / 5P
   General purpose rectifiers
logo
Compact Technology Corp...
GS2A CTC-GS2A Datasheet
90Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Fairchild Semiconductor
1N5393 FAIRCHILD-1N5393_13 Datasheet
138Kb / 5P
   General-Purpose Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com