データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC817 データシート(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 BC817
部品情報  NPN Plastic Encapsulate Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

BC817 データシート(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  BC817_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BC817_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
BC817 -16, -25, -40
500 mA, 50 V
NPN Plastic Encapsulate Transistors
16-Nov-2009 Rev. D
Page 2 of 2
CHARACTERISTIC CURVES


同様の部品番号 - BC817_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
BC817 KEXIN-BC817_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
logo
Diodes Incorporated
BC817 DIODES-BC817_15 Datasheet
394Kb / 7P
   45V NPN SMALL SIGNAL TRANSISTOR IN SOT23
logo
Unisonic Technologies
BC817 UTC-BC817_15 Datasheet
374Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
More results

同様の説明 - BC817_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
A42 BWTECH-A42 Datasheet
540Kb / 4P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
S9014 BWTECH-S9014 Datasheet
327Kb / 4P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
2SC2712-O MCC-2SC2712-O_13 Datasheet
277Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2859-O MCC-2SC2859-O Datasheet
364Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SHIKUES Electronics
2SC4177 SKTECHNOLGY-2SC4177 Datasheet
681Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
MMDT2222A MCC-MMDT2222A_13 Datasheet
282Kb / 5P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
MMDT4401 MCC-MMDT4401_13 Datasheet
387Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA42 MCC-PZTA42 Datasheet
643Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4672-P MCC-2SC4672-P_13 Datasheet
654Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC1740S-Q MCC-2SC1740S-Q_13 Datasheet
381Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
CXT5551 MCC-CXT5551_14 Datasheet
369Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com