データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAR64-05 データシート(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 BAR64-05
部品情報  PIN Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BAR64-05 データシート(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BAR64-05 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BAR64-05 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BAR64-05 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BAR64-05 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
Diodes
.
PIN Diodes
BAR64-04/05/06 (KAR64-04/05/06)
Typical Characterisitics
Forward current IF=f(VF)
Forward resistance rf= f (IF)
f = 100 MHz
Diode capacitance CT= f (VR)
f = 1 MHz.


同様の部品番号 - BAR64-05

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BAR64-05 SIEMENS-BAR64-05 Datasheet
89Kb / 4P
   Silicon PIN Diode (High voltage current controlled RF resistor for RF attenuator and swirches Freqency range above 1 MHz)
logo
Infineon Technologies A...
BAR64-05 INFINEON-BAR64-05 Datasheet
494Kb / 9P
   Silicon PIN Diode
Feb-14-2003
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAR64-05 KEXIN-BAR64-05 Datasheet
41Kb / 2P
   Silicon PIN Diode
logo
Infineon Technologies A...
BAR64-05 INFINEON-BAR64-05 Datasheet
269Kb / 16P
   Silicon PIN Diode
2007-12-11
BAR64-05 INFINEON-BAR64-05 Datasheet
1,011Kb / 16P
   High voltage current controlled RF resistor for RF attenuator and switches
2011-07-18
More results

同様の説明 - BAR64-05

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RN771V ROHM-RN771V_17 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN779D ROHM-RN779D_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN141CM ROHM-RN141CM Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BAP50-05W JIANGSU-BAP50-05W Datasheet
200Kb / 3P
   pin Diodes
logo
M/A-COM Technology Solu...
MADP-042XX8 MA-COM-MADP-042XX8_15 Datasheet
218Kb / 4P
   PIN Diodes
logo
Rohm
RN141S ROHM-RN141S_17 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN142ZS8A ROHM-RN142ZS8A_17 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN242CS ROHM-RN242CS_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN262CS ROHM-RN262CS_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN262G ROHM-RN262G_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN731V ROHM-RN731V_17 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com