データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB1020 データシート(PDF) 3 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

部品番号 SB1020
部品情報  10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

SB1020 データシート(HTML) 3 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  SB1020 Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd SB1020 Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd SB1020 Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
包装规范
Packing 包装 Dimension 尺寸
Qty 数
Picture 图示
Bag/Tube
袋/管装
527mm*33mm*7mm
50
PCS
Inner box
内盒
555mm*140mm*55mm
2000
PCS
Carton
外箱
575mm*285mm *155mm
8000
PCS
TO/ITO220
亞 昕 科 技 股 份 有 限 公 司
YEASHIN TECHNOLOGY CO., LTD.
http://www.yeashin.com


同様の部品番号 - SB1020

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB1020 PANJIT-SB1020 Datasheet
38Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Ampere)
logo
Transys Electronics
SB1020 TRSYS-SB1020 Datasheet
146Kb / 2P
   10 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Won-Top Electronics
SB1020 WTE-SB1020 Datasheet
39Kb / 3P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB1020 WTE-SB1020 Datasheet
50Kb / 4P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB1020 PANJIT-SB1020 Datasheet
425Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

同様の説明 - SB1020

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
PDS1040 DIODES-PDS1040 Datasheet
86Kb / 3P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30538 Rev. 4 - 2
SBL1030 DIODES-SBL1030 Datasheet
65Kb / 2P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23042 Rev. C-2
MBRB10200CT DIODES-MBRB10200CT_15 Datasheet
463Kb / 6P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Yea Shin Technology Co....
SB1020FCT YEASHIN-SB1020FCT Datasheet
1Mb / 4P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB1020F YEASHIN-SB1020F Datasheet
776Kb / 3P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
DIYI Electronic Technol...
SBL1060CT DYELEC-SBL1060CT Datasheet
1Mb / 4P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
SB1020F WTE-SB1020F_06 Datasheet
50Kb / 4P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MBR1040 KERSEMI-MBR1040 Datasheet
428Kb / 2P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Unisonic Technologies
MBR1040C UTC-MBR1040C Datasheet
128Kb / 2P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
MBR1030 DIODES-MBR1030 Datasheet
56Kb / 2P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23009 Rev. G-2
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com