データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADXL311 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 ADXL311
部品情報  Ultracompact 2g Dual-Axis Accelerometer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL311 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADXL311_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXL311_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL311_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL311_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL311_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL311_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXL311_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXL311_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADXL311_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
ADXL311
Rev. B | Page 10 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
BOTTOM VIEW
1
3
5
7
0.64
1.90
2.50
2.50
0.38 DIAMETER
0.50 DIAMETER
1.27
1.27
1.27
4.50
SQ
5.00
SQ
TOP VIEW
R 0.38
0.20
1.78
R 0.20
Figure 11. 8-Terminal Ceramic Leadless Chip Carrier [LCC]
(E-8)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model
Number of
Axes
Specified Voltage
Temperature
Range
Package Description
Package
Option
ADXL311JE
2
3 V
0°C to 70°C
8-Lead Ceramic Leadless Chip Carrier
E-8
ADXL311JE–REEL
2
3 V
0°C to 70°C
8-Lead Ceramic Leadless Chip Carrier
E-8
ADXL311EB
Evaluation Board


同様の部品番号 - ADXL311_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADXL311JE AD-ADXL311JE Datasheet
419Kb / 12P
   Low Cost, Ultracompact 짹2 g Dual-Axis Accelerometer
REV. A
ADXL311JE-REEL AD-ADXL311JE-REEL Datasheet
419Kb / 12P
   Low Cost, Ultracompact 짹2 g Dual-Axis Accelerometer
REV. A
More results

同様の説明 - ADXL311_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
LIS3L02AL STMICROELECTRONICS-LIS3L02AL Datasheet
211Kb / 17P
   MEMS INERTIAL SENSOR: 3-axis - /-2g ultracompact linear accelerometer
LIS2L02AL STMICROELECTRONICS-LIS2L02AL_06 Datasheet
198Kb / 17P
   MEMS INERTIAL SENSOR:2-axis - /-2g ultracompact linear accelerometer
LIS2L02AL STMICROELECTRONICS-LIS2L02AL Datasheet
181Kb / 17P
   MEMS INERTIAL SENSOR: 2-axis - /-2g ULTRACOMPACT LINEAR ACCELEROMETER
LIS2L06AL STMICROELECTRONICS-LIS2L06AL Datasheet
181Kb / 17P
   MEMS INERTIAL SENSOR: 2-axis - /- 2g/6g ULTRACOMPACT LINEAR ACCELEROMETER
LIS3L06AL STMICROELECTRONICS-LIS3L06AL_06 Datasheet
211Kb / 17P
   MEMS INERTIAL SENSOR-3-axis - /-2g/6g ultracompact linear accelerometer
LIS3L06AL STMICROELECTRONICS-LIS3L06AL Datasheet
172Kb / 17P
   MEMS INERTIAL SENSOR: 3-axis - /-2g/6g ULTRACOMPACT LINEAR ACCELEROMETER
LIS2L06AL STMICROELECTRONICS-LIS2L06AL_06 Datasheet
198Kb / 17P
   MEMS INERTIAL SENSOR:2-axis - /- 2g/6g ultracompact linear accelerometer
logo
Analog Devices
ADXL311 AD-ADXL311 Datasheet
419Kb / 12P
   Low Cost, Ultracompact 짹2 g Dual-Axis Accelerometer
REV. A
logo
List of Unclassifed Man...
KXR94-2283 ETC2-KXR94-2283 Datasheet
149Kb / 10P
   2g Tri-Axis Accelerometer Specifications
KXR94-2050 ETC2-KXR94-2050 Datasheet
151Kb / 11P
   2g Tri-Axis Accelerometer Specifications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com