データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF640NS データシート(PDF) 10 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 IRF640NS
部品情報  Advanced Process Technology
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF640NS データシート(HTML) 10 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button IRF640NS Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF640NS Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF640NS Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF640NS Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF640NS Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF640NS Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF640NS Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF640NS Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF640NS Datasheet HTML 11Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
IRF640N/S/L
2014-8-27
www.kersemi.com
10


同様の部品番号 - IRF640NS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF640NS IRF-IRF640NS Datasheet
155Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.15ohm, Id=18A)
logo
Fairchild Semiconductor
IRF640NS FAIRCHILD-IRF640NS Datasheet
160Kb / 11P
   N-Channel Power MOSFETs 200V, 18A, 0.15ohm
logo
International Rectifier
IRF640NS IRF-IRF640NS Datasheet
240Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF640NS IRF-IRF640NS Datasheet
248Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRF640NSPBF IRF-IRF640NSPBF Datasheet
300Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF640NS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com