データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK3366 データシート(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK3366
部品情報  SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK3366 データシート(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

  2SK3366_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK3366_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK3366_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK3366_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK3366_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK3366_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK3366_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SK3366_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SK3366_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Data Sheet D14256EJ4V0DS
5
2SK3366
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
CHANNEL TEMPERATURE
Tch - Channel Temperature - ˚C
0
− 50
20
10
0
50
100
150
ID = 10 A
40
50
30
10 V
4.5 V
VGS = 4.0 V
1.0
1.2
0
1.6
1.4
VSD - Source to Drain Voltage - V
0.2
0.4
0.6
0.8
Pulsed
VGS = 10 V
SOURCE TO DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE
0.1
1
10
100
0 V
4.5 V
CAPACITANCE vs. DRAIN TO
SOURCE VOLTAGE
VDS - Drain to Source Voltage - V
10
0.1
0.01
100
1000
10000
1
10
100
VGS = 0 V
f = 1 MHz
Coss
Crss
Ciss
SWITCHING CHARACTERISTICS
ID - Drain Current - A
1
0.1
10
100
10000
1000
1
10
100
VDD = 15 V
VGS = 10 V
RG = 10
Ω
tf
tr
td(on)
td(off)
REVERSE RECOVERY TIME vs.
DRAIN CURRENT
IF - Diode Current - A
di/dt = 100 A/
μs
VGS = 0 V
1
0.1
10
1
10
100
1000
100
DYNAMIC INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS
QG - Gate Charge - nC
0
10
20
10
20
30
40
2
4
6
8
0
VDD = 24 V
15 V
6 V
VDS
12
14
10
ID = 20 A
VGS
5
15


同様の部品番号 - 2SK3366_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SK3366-Z NEC-2SK3366-Z Datasheet
72Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3366-Z ISC-2SK3366-Z Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK3366-Z RENESAS-2SK3366-Z Datasheet
229Kb / 9P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1999
More results

同様の説明 - 2SK3366_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SK4078 NEC-2SK4078 Datasheet
184Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
2SK4092 NEC-2SK4092 Datasheet
198Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
2SK3116 NEC-2SK3116 Datasheet
70Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SK3943 RENESAS-2SK3943_15 Datasheet
265Kb / 10P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
NP80N04MLG RENESAS-NP80N04MLG_15 Datasheet
356Kb / 12P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
NP82N06PLG RENESAS-NP82N06PLG_15 Datasheet
313Kb / 10P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
NP90N06VLG RENESAS-NP90N06VLG_15 Datasheet
337Kb / 10P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
NP60N055KUG RENESAS-NP60N055KUG_15 Datasheet
269Kb / 9P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
NP90N04PUF RENESAS-NP90N04PUF_15 Datasheet
274Kb / 9P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
2SK3793 RENESAS-2SK3793_15 Datasheet
306Kb / 10P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
2SK3811 RENESAS-2SK3811_15 Datasheet
274Kb / 10P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com