データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF3711 データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRF3711
部品情報  Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.0mohm, Id=110A??
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3711 データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRF3711 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
8
www.irf.com
IRF3711/3711S/3711L
LEAD ASSIGNMENTS
1- GATE
2- DRAIN
3 - SOURCE
4- DRAIN
-B -
1.32 (.052)
1.22 (.048)
3X
0.55 (.022)
0.46 (.018)
2.92 (.115)
2.64 (.104)
4.69 (.185)
4.20 (.165)
3X
0.93 (.037)
0.69 (.027)
4.06 (.160)
3.55 (.140)
1.15 (.045)
MIN
6.47 (.255)
6.10 (.240)
3.78 (.149)
3.54 (.139)
-A -
10.54 (.415)
10.29 (.405)
2.87 (.113)
2.62 (.103)
15.24 (.600)
14.84 (.584)
14.09 (.555)
13.47 (.530)
3X
1.40 (.055)
1.15 (.045)
2.54 (.100)
2X
0.36 (.014)
M
B A M
4
12
3
NOTES:
1 DIMENSIONING & TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
3 OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE TO-220AB.
2 CONTROLLING DIMENSION : INCH
4 HEATSINK & LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS.
TO-220AB Part Marking Information
TO-220AB Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
EXAMPLE: THIS IS AN IRF1010
LOT CODE 1789
ASSEMBLED ON WW 19, 1997
IN THE ASSEMBLY LINE "C"
INTERNATIONAL
RECTIFIER
LOGO
ASSEMBLY
LOT CODE
PART NUMBER
DATE CODE
YEAR 7 = 1997
WEEK 19
LINE C


同様の部品番号 - IRF3711

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3711 ISC-IRF3711 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3711LPBF IRF-IRF3711LPBF Datasheet
291Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3711LPBF IRF-IRF3711LPBF Datasheet
292Kb / 12P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
IRF3711PBF IRF-IRF3711PBF Datasheet
291Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3711PBF IRF-IRF3711PBF Datasheet
292Kb / 12P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
More results

同様の説明 - IRF3711

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFR3711 IRF-IRFR3711 Datasheet
239Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.5mohm, Id=110A??
IRFR3704 IRF-IRFR3704 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.5mohm, Id=75A??
IRF7457 IRF-IRF7457 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=7.0mohm, Id=15A)
IRF7459 IRF-IRF7459 Datasheet
112Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=12A)
IRF3706 IRF-IRF3706 Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRF7456 IRF-IRF7456 Datasheet
165Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=0.0065ohm, Id=16A)
IRFR3706 IRF-IRFR3706 Datasheet
133Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=75A??
IRF3704 IRF-IRF3704 Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=77A??
IRL3714 IRF-IRL3714 Datasheet
127Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=20mohm, Id=36A)
IRFP064N IRF-IRFP064N Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=110A??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com