データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBJ-LC75CA データシート(PDF) 4 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

部品番号 SMBJ-LC75CA
部品情報  Transient Voltage Suppressor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
ホームページ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SMBJ-LC75CA データシート(HTML) 4 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SMBJ-LC75CA Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMBJ-LC75CA Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMBJ-LC75CA Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMBJ-LC75CA Datasheet HTML 4Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4 of 4
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( SMBJ-LC5.0 - SMBJ-LC188A )
FIG.1 - PULSE DERATING CURVE
FIG.2 - PEAK PULSE POWER RATING CURVE
FIG.3 - PULSE WAVEFORM
0
1.0
2.0
3.0
4.0
100
10
0.1
1.0
td, PULSE WIDTH, SEC.
0.1
μs
1.0
μs10μs
100
μs
10ms
1.0ms
50
100
0
tr
≤ 10μs
Peak Value
IPPM
Half Value - IPPM
2
Ta=25
°C
Pulse Width (td) is defined
as that point where the peak
current decays to 50%
of IPPM
td
t, TIME(ms)
10/1000ms. Waveform
as defined by R.E.A.
Ta, TEMPERATURE (
°C)
80
60
40
20
0
100
050
100
150
175
125
25
75


同様の部品番号 - SMBJ-LC75CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMBJ-LC75CA SUNMATE-SMBJ-LC75CA Datasheet
748Kb / 4P
   SURFACE MOUNT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

同様の説明 - SMBJ-LC75CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sensitron
DLZ5 SENSITRON-DLZ5_08 Datasheet
64Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
logo
EIC discrete Semiconduc...
P4KE EIC-P4KE Datasheet
51Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE EIC-P6KE Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA50 EIC-SA50 Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA03C-7 MCC-SMDA03C-7 Datasheet
131Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
15KP58C NJSEMI-15KP58C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP64C NJSEMI-15KP64C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP26CA NJSEMI-15KP26CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
30KP350C NJSEMI-30KP350C Datasheet
395Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP220CA NJSEMI-15KP220CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1.5KE11 NJSEMI-1.5KE11 Datasheet
906Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com