データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF530NS データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF530NS
部品情報  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF530NS データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF530NS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF530NS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF530NS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF530NS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF530NS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF530NS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF530NS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF530NS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF530NS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF530NS/IRF530NL
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
175
0
4
8
12
16
20
T , Case Temperature
( C)
°
C
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-V
DD
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms


同様の部品番号 - IRF530NS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
284Kb / 11P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF530NS KERSEMI-IRF530NS Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF530NS ISC-IRF530NS Datasheet
189Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF530NS VBSEMI-IRF530NS Datasheet
1,010Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
International Rectifier
IRF530NSPBF IRF-IRF530NSPBF Datasheet
275Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF530NS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com