データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF5803 データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF5803
部品情報  Power MOSFET(Vdss=-40V)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5803 データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF5803 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5803 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5803 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5803 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5803 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5803 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5803 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF5803 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF5803 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
IRF5803
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
-
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0
500
1000
1500
2000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 100 KHZ
C iss
= Cgs + Cgd ,
Cds
SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
0
5
10
15
20
25
30
0
2
4
6
8
10
12
Q , Total Gate Charge (nC)
G

I =
D
-3.4A

V
=-20V
DS
V
=-32V
DS
0.1
1
10
100
0.4
0.8
1.2
1.6
-V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 25 C
J
°

T = 150 C
J
°
1
10
100
-VDS , Drain-toSource Voltage (V)
0.1
1
10
100
TA = 25°C
TJ = 150°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
100µsec


同様の部品番号 - IRF5803

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5803D2 IRF-IRF5803D2 Datasheet
127Kb / 11P
   FETKY??MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-40V, Rds(on)=112ohm)
IRF5803D2PBF IRF-IRF5803D2PBF Datasheet
143Kb / 11P
   FETKY 짰MOSFET & Schottky Diode
IRF5803D2PBF IRF-IRF5803D2PBF_15 Datasheet
148Kb / 11P
   Ideal For Buck Regulator Applications
IRF5803D2TRPBF IRF-IRF5803D2TRPBF Datasheet
159Kb / 11P
   Co-packaged HEXFET Power
IRF5803PBF IRF-IRF5803PBF Datasheet
207Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
More results

同様の説明 - IRF5803

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7703 IRF-IRF7703 Datasheet
137Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-40V)
IRF7704 IRF-IRF7704 Datasheet
193Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-40V)
IRF5804 IRF-IRF5804 Datasheet
99Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-40V)
IRF7468 IRF-IRF7468 Datasheet
232Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Id=9.4A)
IRF7469 IRF-IRF7469 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Id=9.0A)
IRF1104 IRF-IRF1104 Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.009ohm, Id=100A??
IRF1404 IRF-IRF1404 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
IRF1704 IRF-IRF1704 Datasheet
102Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=170A??
IRFR4104 IRF-IRFR4104 Datasheet
182Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=5.5mohm, Id=42A)
IRF1404S IRF-IRF1404S Datasheet
306Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com