データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF5851 データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF5851
部品情報  Power MOSFET(Vdss = -20 V)
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5851 データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF5851 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5851 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5851 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5851 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5851 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5851 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5851 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF5851 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF5851 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
IRF5851
4
www.irf.com
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
1
10
100
0
100
200
300
400
500
600
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
2
4
6
8
0
2
4
6
8
10
Q , Total Gate Charge (nC)
G
I =
D
2.7A
V
= 10V
DS
V
= 16V
DS
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
Single Pulse
T
T
= 150 C
= 25 C
°
°
J
A
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
100us
1ms
10ms
N-Channel
0.1
1
10
100
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°


同様の部品番号 - IRF5851

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5851PBF IRF-IRF5851PBF Datasheet
181Kb / 14P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF5851TRPBF IRF-IRF5851TRPBF Datasheet
255Kb / 14P
   Dual N and P Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF5851TRPBF VBSEMI-IRF5851TRPBF Datasheet
2Mb / 10P
   N- and P-Channel V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - IRF5851

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7842 IRF-IRF7842 Datasheet
179Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss = 40 V)
IRF7703 IRF-IRF7703 Datasheet
137Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-40V)
IRF7705 IRF-IRF7705 Datasheet
146Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7752 IRF-IRF7752 Datasheet
117Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V)
IRF7755 IRF-IRF7755 Datasheet
249Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7757 IRF-IRF7757 Datasheet
132Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF5803 IRF-IRF5803 Datasheet
109Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-40V)
IRF5805 IRF-IRF5805 Datasheet
126Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7478 IRF-IRF7478 Datasheet
209Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V)
IRF7702 IRF-IRF7702 Datasheet
138Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-12V)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com