データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF5N3205 データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF5N3205
部品情報  POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=55A*)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5N3205 データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF5N3205 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5N3205 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5N3205 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5N3205 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5N3205 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5N3205 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5N3205 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IRF5N3205
6
www.irf.com
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10V
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
V DS
+
-
VDD
DR IV E R
A
15 V
20V
.
VGS
tp
V (B R)DS S
I AS
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
24.6A
35A
55A


同様の部品番号 - IRF5N3205

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5N3205 IRF-IRF5N3205 Datasheet
171Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-1)
IRF5N3205 IRF-IRF5N3205 Datasheet
176Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5N3205 IRF-IRF5N3205_05 Datasheet
171Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-1)
IRF5N3205 IRF-IRF5N3205_15 Datasheet
176Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

同様の説明 - IRF5N3205

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFI3205 IRF-IRFI3205 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=64A)
IRFP064N IRF-IRFP064N Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=110A??
IRF5N4905 IRF-IRF5N4905 Datasheet
119Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-55V, Rds(on)=0.024ohm, Id=-55A*)
IRF5Y3205CM IRF-IRF5Y3205CM Datasheet
103Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=18A*)
IRF5NJZ48 IRF-IRF5NJZ48 Datasheet
116Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.016ohm, Id=22A*)
IRF5YZ48CM IRF-IRF5YZ48CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.029ohm, Id=18A*)
IRFZ44VS IRF-IRFZ44VS Datasheet
145Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=16.5mohm, Id=55A)
IRF5M3205 IRF-IRF5M3205 Datasheet
113Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.015ohm, Id=35A)
IRFZ44V IRF-IRFZ44V Datasheet
229Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=16.5mw, Id=55A)
IRF7463 IRF-IRF7463 Datasheet
84Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=0.008ohm, Id=14A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com