データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF5N5210 データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF5N5210
部品情報  POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.060ohm, Id=-31A)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5N5210 データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF5N5210 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5N5210 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5N5210 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5N5210 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5N5210 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5N5210 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5N5210 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRF5N5210
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0.1
1
10
100
1000
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
-V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 25 C
J
°

T = 150 C
J
°
1
10
100
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd

Ciss

Coss

Crss
0
40
80
120
160
200
240
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G


FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
-19A

V
= -20V
DS
V
= -50V
DS
V
= -80V
DS
1
10
100
1000
-VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
1ms
10ms
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)


同様の部品番号 - IRF5N5210

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5N5210 IRF-IRF5N5210 Datasheet
176Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5N5210 IRF-IRF5N5210_15 Datasheet
176Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

同様の説明 - IRF5N5210

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7452 IRF-IRF7452 Datasheet
104Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.060ohm, Id=4.5A)
IRFIZ24V IRF-IRFIZ24V Datasheet
83Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.060ohm, Id=14A)
IRF7204 IRF-IRF7204 Datasheet
145Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.060ohm, Id=-5.3A)
IRFIZ44N IRF-IRFIZ44N Datasheet
106Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.024ohm, Id=31A)
IRF5305 IRF-IRF5305 Datasheet
124Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.06ohm, Id=-31A)
IRFRU5305 IRF-IRFRU5305 Datasheet
156Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.065ohm, Id=-31A)
IRF5305S IRF-IRF5305S Datasheet
171Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.06ohm, Id=-31A)
IRF5NJ9540 IRF-IRF5NJ9540 Datasheet
117Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
IRF5M5210 IRF-IRF5M5210 Datasheet
113Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.07ohm, Id=-34A)
IRF5Y9540CM IRF-IRF5Y9540CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com