データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF5Y31N20 データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF5Y31N20
部品情報  POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=200V, Rds(on)=0.092ohm, Id=18A*)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5Y31N20 データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF5Y31N20 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5Y31N20 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5Y31N20 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5Y31N20 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5Y31N20 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5Y31N20 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5Y31N20 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.irf.com
5
IRF5Y31N20
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
+
-VDD
VGS
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1

Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C

P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50

SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
0
4
8
12
16
20
24
T , Case Temperature ( C)
°
C

LIMITED BY PACKAGE


同様の部品番号 - IRF5Y31N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5Y31N20 IRF-IRF5Y31N20 Datasheet
101Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y31N20 IRF-IRF5Y31N20_15 Datasheet
101Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

同様の説明 - IRF5Y31N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRC640 IRF-IRC640 Datasheet
228Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
IRF640N IRF-IRF640N Datasheet
155Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.15ohm, Id=18A)
IRF640S IRF-IRF640S Datasheet
228Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
IRF640 IRF-IRF640 Datasheet
178Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
IRF5Y540CM IRF-IRF5Y540CM Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.058ohm, Id=18A*)
IRF5YZ48CM IRF-IRF5YZ48CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.029ohm, Id=18A*)
IRF5Y3205CM IRF-IRF5Y3205CM Datasheet
103Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=18A*)
IRF5Y1310CM IRF-IRF5Y1310CM Datasheet
107Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.044ohm, Id=18A*)
IRF5Y3315CM IRF-IRF5Y3315CM Datasheet
106Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=150V, Rds(on)=0.085ohm, Id=18A*)
IRF5Y3710CM IRF-IRF5Y3710CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.035ohm, Id=18A*)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com