データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF5Y9540CM データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 IRF5Y9540CM
部品情報  POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5Y9540CM データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRF5Y9540CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
www.irf.com
7
IRF5Y9540CM
Case Outline and Dimensions — TO-257AA
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
IR EUROPEAN REGIONAL CENTRE: 439/445 Godstone Rd, Whyteleafe, Surrey CR3 OBL, UK Tel: ++ 44 (0)20 8645 8000
IR CANADA: 15 Lincoln Court, Brampton, Ontario L6T3Z2, Tel: (905) 453 2200
IR GERMANY: Saalburgstrasse 157, 61350 Bad Homburg Tel: ++ 49 (0) 6172 96590
IR ITALY: Via Liguria 49, 10071 Borgaro, Torino Tel: ++ 39 011 451 0111
IR JAPAN: K&H Bldg., 2F, 30-4 Nishi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-Ku, Tokyo 171 Tel: 81 (0)3 3983 0086
IR SOUTHEAST ASIA: 1 Kim Seng Promenade, Great World City West Tower, 13-11, Singapore 237994 Tel: ++ 65 (0)838 4630
IR TAIWAN:16 Fl. Suite D. 207, Sec. 2, Tun Haw South Road, Taipei, 10673 Tel: 886-(0)2 2377 9936
Data and specifications subject to change without notice. 11/00
 Repetitive Rating; Pulse width limited by
maximum junction temperature.
ƒ ISD ≤ -11A, di/dt ≤ -350 A/µs,
VDD ≤ -100V, TJ ≤ 150°C
„ Pulse width ≤ 400 µs; Duty Cycle ≤ 2%
‚ VDD = -25 V, Starting TJ = 25°C, L= 4.2mH
Peak IAS = -11A, RG= 25Ω
Footnotes:


同様の部品番号 - IRF5Y9540CM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5Y9540CM IRF-IRF5Y9540CM Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y9540CM IRF-IRF5Y9540CM_15 Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

同様の説明 - IRF5Y9540CM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5NJ9540 IRF-IRF5NJ9540 Datasheet
117Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
IRFP9140N IRF-IRFP9140N Datasheet
142Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9540N IRF-IRF9540N Datasheet
125Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9540NS IRF-IRF9540NS Datasheet
187Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9140 IRF-IRF9140 Datasheet
148Kb / 7P
   TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.2ohm, Id=-18A)
IRF5Y540CM IRF-IRF5Y540CM Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.058ohm, Id=18A*)
IRF5Y1310CM IRF-IRF5Y1310CM Datasheet
107Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.044ohm, Id=18A*)
IRF5Y3710CM IRF-IRF5Y3710CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.035ohm, Id=18A*)
IRF5Y5305CM IRF-IRF5Y5305CM Datasheet
108Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-55V, Rds(on)=0.065ohm, Id=-18A*)
IRF5N5210 IRF-IRF5N5210 Datasheet
118Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.060ohm, Id=-31A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com