データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF640L データシート(PDF) 10 Page - International Rectifier

部品番号 IRF640L
部品情報  Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF640L データシート(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IRF640L Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF640L Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF640L Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF640L Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF640L Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF640L Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF640L Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF640L Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF640L Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
IRF640S/L
10
www.irf.com
Tape & Reel Information
D2Pak
3
4
4
TR R
F E E D D IRE CTIO N
1.85 ( .0 73)
1.65 ( .0 65)
1.60 (.0 63)
1.50 (.0 59)
4.10 ( .161)
3.90 ( .153)
TR L
F E E D D IRE CTIO N
10.90 (.429)
10.70 (.421)
16.10 ( .634)
15.90 ( .626)
1.75 (.069)
1.25 (.049)
1 1.6 0 (.457)
1 1.4 0 (.449)
15.4 2 (.609)
15.2 2 (.601)
4.72 (.136)
4.52 (.178)
24.30 (.957)
23.90 (.941)
0.368 (.0145)
0.342 (.0135)
1.60 (.063)
1.50 (.059)
13 .5 0 (.53 2)
12 .8 0 (.50 4)
330.00
( 14.1 73)
M AX.
27 .40 ( 1.0 79)
23 .90 ( .94 1)
60.00 (2.3 62)
M IN .
30 .40 (1.19 7)
M A X .
26 .40 (1 .03 9)
24 .40 (.9 61 )
NO T ES :
1. C O M F O R M S T O E IA-4 18.
2. C O N TR O LL IN G D IM E N S IO N : M IL LIM E T E R .
3. DIM E NSIO N M EASU R ED @ H U B.
4. IN C LU D E S F L AN GE D IS T OR T ION @ OU TE R E D GE.
WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, Tel: (310) 322 3331
IR GREAT BRITAIN: Hurst Green, Oxted, Surrey RH8 9BB, UK Tel: ++ 44 1883 732020
IR CANADA: 15 Lincoln Court, Brampton, Ontario L6T3Z2, Tel: (905) 453 2200
IR GERMANY: Saalburgstrasse 157, 61350 Bad Homburg Tel: ++ 49 6172 96590
IR ITALY: Via Liguria 49, 10071 Borgaro, Torino Tel: ++ 39 11 451 0111
IR FAR EAST: K&H Bldg., 2F, 30-4 Nishi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-Ku, Tokyo Japan 171 Tel: 81 3 3983 0086
IR SOUTHEAST ASIA: 1 Kim Seng Promenade, Great World City West Tower, 13-11, Singapore 237994 Tel: ++ 65 838 4630
IR TAIWAN:16 Fl. Suite D. 207, Sec. 2, Tun Haw South Road, Taipei, 10673, Taiwan Tel: 886-2-2377-9936
http://www.irf.com/
Data and specifications subject to change without notice.
7/99


同様の部品番号 - IRF640L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRF640L VISHAY-IRF640L Datasheet
2Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 07-Jul-08
IRF640LPBF VISHAY-IRF640LPBF Datasheet
2Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 07-Jul-08
More results

同様の説明 - IRF640L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRC640 IRF-IRC640 Datasheet
228Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
IRF640 IRF-IRF640 Datasheet
178Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
IRFI640G IRF-IRFI640G Datasheet
172Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=9.8A)
IRFP240 IRF-IRFP240 Datasheet
165Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=20A)
IRLI640G IRF-IRLI640G Datasheet
332Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=9.9A)
IRF640N IRF-IRF640N Datasheet
155Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.15ohm, Id=18A)
IRFN240 IRF-IRFN240 Datasheet
223Kb / 6P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(BVdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
IRF5Y31N20 IRF-IRF5Y31N20 Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=200V, Rds(on)=0.092ohm, Id=18A*)
IRFR13N15D IRF-IRFR13N15D Datasheet
128Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.18ohm, Id=14A)
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com