データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7103Q データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7103Q
部品情報  Power MOSFET(Vdss=50V)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7103Q データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7103Q Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
IRF7103Q
www.irf.com
3
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
4.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM 4.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
4.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM 4.5V
-60 -40 -20
0
20
40
60 80 100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T , Junction Temperature ( C)
J
°


V
=
I =
GS
D
10V
3.0A
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
1.00
10.00
100.00
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 25V
20µs PULSE WIDTH


同様の部品番号 - IRF7103Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7103QPBF IRF-IRF7103QPBF Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET HEXFET짰 Power MOSFET
IRF7103QTRPBF IRF-IRF7103QTRPBF Datasheet
259Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF7103Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7103 IRF-IRF7103 Datasheet
169Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=50V, Rds(on)=0.130ohm, Id=3.0A)
IRFZ46 IRF-IRFZ46 Datasheet
165Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=50V, Rds(on)=0.024ohm, Id=50*A)
IRF7703 IRF-IRF7703 Datasheet
137Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-40V)
IRF7705 IRF-IRF7705 Datasheet
146Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7752 IRF-IRF7752 Datasheet
117Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V)
IRF7755 IRF-IRF7755 Datasheet
249Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7757 IRF-IRF7757 Datasheet
132Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF5803 IRF-IRF5803 Datasheet
109Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-40V)
IRF5805 IRF-IRF5805 Datasheet
126Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7478 IRF-IRF7478 Datasheet
209Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com