データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7606 データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7606
部品情報  Power MOSFET(Vdss=-30V, Rds(on)=0.09ohm)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7606 データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7606 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7606 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7606 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7606 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7606 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7606 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7606 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7606 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7606
0.1
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 9a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 9b. Gate Charge Test Circuit
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
VDS
-10V
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
QG
QGS
QGD
VG
Charge
-10V
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off)
tf
D.U.T.
VDS
ID
IG
-3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors


同様の部品番号 - IRF7606

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7606PBF IRF-IRF7606PBF Datasheet
183Kb / 7P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7606PBF IRF-IRF7606PBF Datasheet
189Kb / 7P
   Generation V Technology
IRF7606PBF IRF-IRF7606PBF_15 Datasheet
189Kb / 7P
   Generation V Technology
More results

同様の説明 - IRF7606

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7604 IRF-IRF7604 Datasheet
134Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.09ohm)
IRF7451 IRF-IRF7451 Datasheet
209Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.09ohm, Id=3.6A)
IRF7416 IRF-IRF7416 Datasheet
116Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V, Rds(on)=0.02ohm)
IRF7503 IRF-IRF7503 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.135ohm)
IRF7603 IRF-IRF7603 Datasheet
113Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.035ohm)
SI4435DY IRF-SI4435DY Datasheet
82Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V, Rds(on)=0.020ohm
IRF7413A IRF-IRF7413A Datasheet
116Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.0135ohm)
IRF5800 IRF-IRF5800 Datasheet
98Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V, Rds(on)=0.085ohm)
IRF9410 IRF-IRF9410 Datasheet
114Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.030ohm)
IRF9956 IRF-IRF9956 Datasheet
107Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.10ohm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com