データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7755 データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7755
部品情報  Power MOSFET(Vdss=-20V)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7755 データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7755 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7755 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7755 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7755 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7755 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7755 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7755 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7755 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7755
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
25
50
75
100
125
150
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
T , Case Temperature ( C)
°
C
0.1
1
10
100
1000
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
VDS
VGS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off)
tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 10a. Switching Time Test Circuit


同様の部品番号 - IRF7755

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7755GPBF IRF-IRF7755GPBF Datasheet
240Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET Ultra Low On-Resistance
IRF7755PBF IRF-IRF7755PBF Datasheet
243Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
More results

同様の説明 - IRF7755

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7757 IRF-IRF7757 Datasheet
132Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF5810 IRF-IRF5810 Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7707 IRF-IRF7707 Datasheet
154Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF5852 IRF-IRF5852 Datasheet
239Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF7507 IRF-IRF7507 Datasheet
216Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7106 IRF-IRF7106 Datasheet
158Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF5806 IRF-IRF5806 Datasheet
218Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7700 IRF-IRF7700 Datasheet
155Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF1902 IRF-IRF1902 Datasheet
107Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF6601 IRF-IRF6601 Datasheet
130Kb / 8P
   DirectFET??Power MOSFET(Vdss=20V)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com