データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7807VD2 データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7807VD2
部品情報  FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7807VD2 データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7807VD2 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7807VD2 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7807VD2 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7807VD2 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7807VD2 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7807VD2 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7807VD2 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7807VD2 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7807VD2 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
IRF7807VD2
www.irf.com
5
Fig 5. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 7. On-Resistance Vs. Gate Voltage
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°


V
=
I =
GS
D
4.5V
7.0A
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
ID = 7.0A
Fig 8. Typical Reverse Output Characteristics
Fig 7. Typical Reverse Output Characteristics
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0
10
20
30
40
50
60
70
380µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
4.5V
3.5V
3.0V
2.5V
2.0V
BOTTOM 0.0V
0.0 V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0
10
20
30
40
50
60
70
380µS PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
4.5V
3.5V
3.0V
2.5V
2.0V
BOTTOM 0.0V
O.OV


同様の部品番号 - IRF7807VD2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7807VD2PBF IRF-IRF7807VD2PBF Datasheet
138Kb / 9P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2PbF IRF-IRF7807VD2PbF Datasheet
143Kb / 9P
   Co-Pack N-channel HEXFET짰 Power MOSFET and Schottky Diode
IRF7807VD2TRPBF IRF-IRF7807VD2TRPBF Datasheet
143Kb / 9P
   Co-Pack N-channel HEXFET짰 Power MOSFET and Schottky Diode
More results

同様の説明 - IRF7807VD2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7321D2PBF IRF-IRF7321D2PBF Datasheet
208Kb / 8P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
IRF7326D2 IRF-IRF7326D2 Datasheet
116Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807D2PBF IRF-IRF7807D2PBF Datasheet
107Kb / 8P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7342D2PBF IRF-IRF7342D2PBF Datasheet
200Kb / 11P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
IRF7807VD1 IRF-IRF7807VD1 Datasheet
117Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D2 IRF-IRF7353D2 Datasheet
128Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807VD2PBF IRF-IRF7807VD2PBF Datasheet
138Kb / 9P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D1 IRF-IRF7353D1 Datasheet
170Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7324D1TR IRF-IRF7324D1TR Datasheet
164Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807D1PBF IRF-IRF7807D1PBF Datasheet
168Kb / 8P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com