データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF9952 データシート(PDF) 9 Page - International Rectifier

部品番号 IRF9952
部品情報  Power MOSFET(Vdss=-30V)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9952 データシート(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF9952 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9952 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9952 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9952 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9952 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9952 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9952 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF9952 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF9952 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRF9952
Package Outline
SO8 Outline
SO8
Part Marking Information
K x 45°
C
8X
L
8X
θ
H
0.25 (.01 0)
M
A M
A
0.10 (.0 04)
B 8X
0.2 5 (.01 0)
M C A S B S
- C -
6X
e
- B -
D
E
- A -
8
7
6
5
1
2
3
4
5
6
5
RE CO M ME NDE D F O O TP RINT
0 .72 (.02 8 )
8X
1.78 ( .070 )
8X
6.46 ( .25 5 )
1.27 ( .050 )
3X
DIM
IN C H E S
M IL L IM E T E R S
M IN
M A X
M IN
M A X
A
.0532
.0688
1.3 5
1.75
A 1
.0040
.0098
0.1 0
0.25
B
.014
.018
0.3 6
0.46
C
.0 075
.0098
0.19
0.25
D
.1 89
.196
4.80
4.98
E
.150
.157
3.8 1
3.99
e
.050 B A S IC
1.27 B A S IC
e1
.025 B A S IC
0.635 B A S IC
H
.2 284
.2440
5.8 0
6.20
K
.011
.019
0.2 8
0.48
L
0.16
. 050
0.41
1.27
θ
0 °
8 °
0 °
8 °
N O TES:
1. DIM ENS IO NIN G A ND T OL ERA NC ING PE R A N SI Y14 .5M -1982 .
2. CO NT RO LLIN G DIM E NSIO N : INC H.
3. DIM ENS IO NS ARE SH OW N IN MILLIME T E RS (IN CHE S) .
4. OU TL INE CO N F O RMS TO JE DE C O U TLINE M S-0 12A A.
DIM EN SION DO E S NO T IN CLU DE MO L D P RO T RUS IO NS
MO LD P RO T RUS IO NS N O T TO EX CEE D 0.25 (.006).
DIM EN SION S IS T HE LE NG T H OF LE AD F O R SO L DER ING T O A SUB S T RA TE ..
5
6
A1
e1
EXAM PL E :
TH IS IS AN IR F 7 101
DA T E CO DE (Y W W )
Y = LAST D IG IT O F T H E YEAR
WW = WE E K
W A F E R
L O T
C O D E
(L AST 4 D IG IT S )
XXXX
BO T TO M
PAR T N U M BER
TOP
IN T E RNA TI ON A L
R E C T IF IE R
L O G O
F 7 101
312
θ


同様の部品番号 - IRF9952

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF9952PBF IRF-IRF9952PBF Datasheet
224Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRF9952PBF IRF-IRF9952PBF Datasheet
229Kb / 10P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
IRF9952PBF IRF-IRF9952PBF_15 Datasheet
229Kb / 10P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
IRF9952QPBF IRF-IRF9952QPBF Datasheet
280Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRF9952QPBF IRF-IRF9952QPBF Datasheet
269Kb / 10P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRF9952

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7705 IRF-IRF7705 Datasheet
146Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7752 IRF-IRF7752 Datasheet
117Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V)
IRF5805 IRF-IRF5805 Datasheet
126Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7751 IRF-IRF7751 Datasheet
162Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRLML5203 IRF-IRLML5203 Datasheet
137Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7509 IRF-IRF7509 Datasheet
217Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7706 IRF-IRF7706 Datasheet
152Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7726 IRF-IRF7726 Datasheet
95Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7413 IRF-IRF7413 Datasheet
123Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Id=12A)
IRF7466 IRF-IRF7466 Datasheet
233Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Id=11A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com