データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF9Z34N データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRF9Z34N
部品情報  Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.10ohm, Id=-19A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9Z34N データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF9Z34N Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9Z34N Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9Z34N Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9Z34N Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9Z34N Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9Z34N Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9Z34N Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9Z34N Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRF9Z34N
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
0.1
1
1 0
1 0 0
DS
20µs PU LS E W ID TH
T
= 2 5°C
c
A
-V
, Drain -to -So urce Vo ltag e (V)
VGS
TOP
- 15V
- 10V
- 8.0V
- 7.0V
- 6.0V
- 5.5V
- 5.0V
BOTT OM - 4. 5V
-4 .5V
1
10
100
0.1
1
10
100
DS
A
-V
, Dra in -to-So urce V oltag e (V )
VGS
TOP
- 15V
- 10V
- 8.0V
- 7.0V
- 6.0V
- 5.5V
- 5.0V
BOTT OM - 4. 5V
-4 .5V
20µs PU LSE W ID TH
T
= 1 75°C
C
1
10
100
456789
1 0
T = 2 5 °C
J
GS
A
-V
, Ga te -to -S o u rce V o ltag e (V )
V
= -2 5 V
20µs P U LS E W ID T H
DS
T = 175°C
J
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
- 6 0
- 4 0
- 2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
100 120 140 160 180
J
T
, Ju nction T em pe rature (°C )
A
V
= -10 V
GS
I
= -1 7A
D


同様の部品番号 - IRF9Z34N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF9Z34N KERSEMI-IRF9Z34N Datasheet
1Mb / 10P
   Advanced Planar Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF9Z34N ISC-IRF9Z34N Datasheet
335Kb / 2P
   P-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF9Z34NL IRF-IRF9Z34NL Datasheet
162Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.10ohm, Id=-19A)
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF9Z34NL KERSEMI-IRF9Z34NL Datasheet
1Mb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF9Z34NL ISC-IRF9Z34NL Datasheet
273Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - IRF9Z34N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF9Z34NS IRF-IRF9Z34NS Datasheet
162Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.10ohm, Id=-19A)
IRFR2605 IRF-IRFR2605 Datasheet
345Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.075ohm, Id=19A)
IRFD024 IRF-IRFD024 Datasheet
172Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.10ohm, Id=2.5A)
IRLD024 IRF-IRLD024 Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.10ohm, Id=2.5A)
IRFB23N20D IRF-IRFB23N20D Datasheet
196Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)max=0.10ohm, Id=24A)
IRFZ24N IRF-IRFZ24N Datasheet
123Kb / 8P
   Power MOSFET (Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=17A)
IRFBA1405P IRF-IRFBA1405P Datasheet
238Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.0mohm, Id=174A??
IRF3205S IRF-IRF3205S Datasheet
160Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
IRFP054N IRF-IRFP054N Datasheet
109Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.012ohm, Id=81A??
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com