データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFB11N50A データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRFB11N50A
部品情報  Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.52ohm, Id=11A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB11N50A データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRFB11N50A Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
IRFB11N5OA
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
10
20
30
40
50
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
6.6A
V
= 100V
DS
V
= 250V
DS
V
= 400V
DS
0.1
1
10
100
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
0
400
800
1200
1600
2000
2400
1
1 0
100
1000
DS
V
, D rain-to -S ou rce V o lta ge (V )
A
V
= 0 V ,
f = 1 M H z
C
= C
+ C
, C
S H O R T E D
C
= C
C
= C
+ C
GS
is s
g s
g d
d s
rss
g d
o s s
d s
g d
C is s
C os s
C rs s
11A
0.1
1
10
100
1000
10
100
1000
10000
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
Single Pulse
T
T
= 150 C
= 25 C
°
°
J
C
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
10us
100us
1ms
10ms


同様の部品番号 - IRFB11N50A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRFB11N50A VISHAY-IRFB11N50A Datasheet
159Kb / 8P
   Power MOSFET
Rev. B, 21-Jul-08
IRFB11N50A VISHAY-IRFB11N50A Datasheet
178Kb / 8P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB11N50A ISC-IRFB11N50A Datasheet
371Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Vishay Siliconix
IRFB11N50APBF VISHAY-IRFB11N50APBF Datasheet
159Kb / 8P
   Power MOSFET
Rev. B, 21-Jul-08
IRFB11N50APBF VISHAY-IRFB11N50APBF Datasheet
178Kb / 8P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - IRFB11N50A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFIB7N50A IRF-IRFIB7N50A Datasheet
96Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.52ohm, Id=6.6A)
448IRF IRF-448IRF Datasheet
168Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.60ohm, Id=11A)
IRFPC50A IRF-IRFPC50A Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)max=0.58ohm, Id=11A)
IRF7467 IRF-IRF7467 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=11A)
IRF840A IRF-IRF840A Datasheet
89Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.85ohm, Id=8.0A)
IRFP460A IRF-IRFP460A Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
IRFPS37N50A IRF-IRFPS37N50A Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.13ohm, Id=36A)
IRFP450A IRF-IRFP450A Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.40ohm, Id=14A)
IRF830AS IRF-IRF830AS Datasheet
155Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=1.40ohm, Id=5.0A)
IRFP460AS IRF-IRFP460AS Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com