データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFB4710 データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRFB4710
部品情報  Power MOSFET(Vdss=100v, Rds(on)max=0.014ohm, Id=75A)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB4710 データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFB4710 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
IRFB/IRFS/IRFL4710
www.irf.com
5
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
175
0
20
40
60
80
T , Case Temperature ( C)
°
C


同様の部品番号 - IRFB4710

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB4710 ISC-IRFB4710 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFB4710PBF IRF-IRFB4710PBF Datasheet
667Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFB4710PBF IRF-IRFB4710PBF Datasheet
668Kb / 12P
   High frequency DC-DC converters
IRFB4710PBF IRF-IRFB4710PBF_15 Datasheet
668Kb / 12P
   High frequency DC-DC converters
More results

同様の説明 - IRFB4710

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFP4710 IRF-IRFP4710 Datasheet
103Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.014ohm, Id=72A)
IRFR3704 IRF-IRFR3704 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.5mohm, Id=75A??
IRFR3706 IRF-IRFR3706 Datasheet
133Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=75A??
IRF7452 IRF-IRF7452 Datasheet
104Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.060ohm, Id=4.5A)
IRFB59N10D IRF-IRFB59N10D Datasheet
138Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.025ohm, Id=59A)
IRFP054 IRF-IRFP054 Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.014ohm, Id=70*A)
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRF520VS IRF-IRF520VS Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
IRC540 IRF-IRC540 Datasheet
222Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.077ohm, Id=28A)
IRFRU5410 IRF-IRFRU5410 Datasheet
215Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.205ohm, Id=-13A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com