データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDR560SF データシート(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 SDR560SF
部品情報  5.0 AMP Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SDR560SF データシート(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SDR560SF_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SDR560SF_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
SDR560SF
VOLTAGE 60V
5.0 AMP Schottky Barrier Rectifiers
22-Oct-2009 Rev. E
Page 2 of 2
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
Tc, Case Temperature (
℃)
Typical Forward Current Derating Curve
0
5
7
20
50
100
150
190
Revise Voltage (%)
Typical Junction Capacitance
0
200
400
600
800
0.1
1
10
100
Maximum Non- Repetitive Forward
Surge Current
Number of Cycles at 60Hz
0
40
80
120
160
200
0
10
100
8.3mS Single half
Sine Wave
JEDEC Method
Tj=25
0.01
0.1
1
10
100
60
30
40
50
70
20
Reverse Voltage(V)
Typical Reverse Characteristic
25
50
100
75
0.2
0.1
1
10
100
Forward Voltage (V)
Typical Forward Characteristic
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
25
125
75


同様の部品番号 - SDR560SF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SDR560SF SECOS-SDR560SF_09 Datasheet
57Kb / 2P
   5.0 AMP Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SDR560SF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5150C SECOS-SM5150C Datasheet
147Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SR520 GWSEMI-SR520 Datasheet
65Kb / 2P
   5.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5150C SECOS-SM5150C_15 Datasheet
207Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SP5100S SECOS-SP5100S_15 Datasheet
239Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SR5100K SECOS-SR5100K_15 Datasheet
246Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SR5150K SECOS-SR5150K_15 Datasheet
242Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SR5200K SECOS-SR5200K_15 Datasheet
242Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SR580L.5A-DO-27 DGNJDZ-SR580L.5A-DO-27 Datasheet
547Kb / 2P
   5.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 DGNJDZ-SR520 Datasheet
469Kb / 2P
   5.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR5200L-5A-DO-27 DGNJDZ-SR5200L-5A-DO-27 Datasheet
547Kb / 2P
   5.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB520-5A-DO-27 DGNJDZ-SB520-5A-DO-27 Datasheet
449Kb / 2P
   5.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com