データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDR5150SF データシート(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 SDR5150SF
部品情報  5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SDR5150SF データシート(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SDR5150SF_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SDR5150SF_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Any changing of specification will not be informed individua
l
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
01-Oct-2007 Rev. A
Page 2 of 2
SDR5150SF
VOLTAGE 150V
5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
Tc, Case Temperature (℃)
Typical Forward Current Derating Curve
0
5
7
20
50
100
150
190
Revise Voltage (%)
Typical Junction Capacitance
0
100
200
300
400
0.1
1
10
100
Maximum Non- Repetitive Forward
Surge Current
Number of Cycles at 60Hz
0
40
80
120
160
200
0
10
100
8.3mS Single half
Sine Wave
JEDEC Method
Tj=25℃
Maximum Non- Repetitive Forward
Surge Current
Number of Cycles at 60Hz
0
40
80
120
160
200
0
10
100
8.3mS Single half
Sine Wave
JEDEC Method
Tj=25℃
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
130
40
70
100
160
10
Reverse Voltage(V)
Typical Reverse Characteristic
25℃
50℃
125℃
75℃
100℃
0.4
0.1
1
10
100
Forward Voltage (V)
Typical Forward Characteristic
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
25℃
125℃
75℃


同様の部品番号 - SDR5150SF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SDR5150SF SECOS-SDR5150SF Datasheet
587Kb / 2P
   5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SDR5150SF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SDR5100SF SECOS-SDR5100SF_15 Datasheet
383Kb / 2P
   5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
SM560A SECOS-SM560A Datasheet
339Kb / 2P
   5.0Amp Schottky Barrier Rectifiers
SP0560S SECOS-SP0560S Datasheet
479Kb / 2P
   5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
SR5150S SECOS-SR5150S_15 Datasheet
125Kb / 2P
   5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
SM5100B SECOS-SM5100B Datasheet
561Kb / 2P
   5.0Amp Schottky Barrier Rectifiers
SDR5200S SECOS-SDR5200S Datasheet
715Kb / 2P
   5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
SM540A SECOS-SM540A Datasheet
236Kb / 2P
   5.0Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Cystech Electonics Corp...
SB5150 CYSTEKEC-SB5150 Datasheet
519Kb / 3P
   5.0Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SR520 SECOS-SR520 Datasheet
215Kb / 2P
   5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
SDR5200SF SECOS-SDR5200SF_15 Datasheet
701Kb / 2P
   5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
SP05100S SECOS-SP05100S Datasheet
803Kb / 2P
   5.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com