データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFBC20S データシート(PDF) 9 Page - International Rectifier

部品番号 IRFBC20S
部品情報  Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=4.4ohm, Id=2.2A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFBC20S データシート(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRFBC20S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFBC20S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFBC20S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFBC20S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFBC20S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFBC20S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFBC20S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFBC20S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFBC20S Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRFBC20S/L
Package Outline
TO-262 Outline
TO-262
Part Marking Information


同様の部品番号 - IRFBC20S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRFBC20S VISHAY-IRFBC20S Datasheet
247Kb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 03-Jun-08
IRFBC20S VISHAY-IRFBC20S Datasheet
329Kb / 11P
   Power MOSFET
09-Jul-2021
IRFBC20S VISHAY-IRFBC20S Datasheet
310Kb / 11P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
IRFBC20S/LPBF IRF-IRFBC20S/LPBF Datasheet
381Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRFBC20SPBF IRF-IRFBC20SPBF Datasheet
381Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRFBC20S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBC20 IRF-IRFBC20 Datasheet
171Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=4.4ohm, Id=2.2A)
IRFRC20 IRF-IRFRC20 Datasheet
169Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=4.4ohm, Id=2.0A)
IRFDC20 IRF-IRFDC20 Datasheet
464Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=4.4ohm, Id=0.32A)
IRFIBC20G IRF-IRFIBC20G Datasheet
167Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=4.4ohm, Id=1.7A)
IRFR214 IRF-IRFR214 Datasheet
169Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=2.0ohm, Id=2.2A)
C50IRF IRF-C50IRF Datasheet
164Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.60ohm, Id=11A)
IRFPC48 IRF-IRFPC48 Datasheet
214Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.82ohm, Id=8.9A)
IRFB9N60A IRF-IRFB9N60A Datasheet
135Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.75ohm, Id=9.2A)
IRFBC40S IRF-IRFBC40S Datasheet
350Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=1.2ohm, Id=6.2A)
IRFIBC30G IRF-IRFIBC30G Datasheet
169Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=2.2ohm, Id=2.5A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com