データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFBC40A データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRFBC40A
部品情報  Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)max=1.2ohm, Id=6.2A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFBC40A データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFBC40A Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFBC40A Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFBC40A Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFBC40A Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFBC40A Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFBC40A Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFBC40A Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFBC40A Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRFBC40A
www.irf.com
5
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
25
50
75
100
125
150
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
T , Case Temperature ( C)
°
C
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


同様の部品番号 - IRFBC40A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRFBC40A VISHAY-IRFBC40A Datasheet
151Kb / 8P
   Power MOSFET
S-81262-Rev. B, 07-Jul-08
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFBC40A ISC-IRFBC40A Datasheet
328Kb / 2P
   iscN-Channel MOSFET Transistor
logo
Vishay Siliconix
IRFBC40A VISHAY-IRFBC40A Datasheet
284Kb / 9P
   Power MOSFET
02-Oct-12
logo
International Rectifier
IRFBC40APBF IRF-IRFBC40APBF Datasheet
189Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRFBC40APBF VISHAY-IRFBC40APBF Datasheet
284Kb / 9P
   Power MOSFET
02-Oct-12
More results

同様の説明 - IRFBC40A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBC40AS IRF-IRFBC40AS Datasheet
111Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)max=1.2ohm, Id=6.2A)
IRFBC40S IRF-IRFBC40S Datasheet
350Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=1.2ohm, Id=6.2A)
IRFBC40PBF IRF-IRFBC40PBF Datasheet
3Mb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET (VDSS=600V , RDS(on)=1.2Ohm , ID=6.2A)
IRFIBC40G IRF-IRFIBC40G Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=1.2ohm, Id=3.5A)
IRFIBC40GLC IRF-IRFIBC40GLC Datasheet
229Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=1.2ohm, Id=3.5A)
IRFPC40 IRF-IRFPC40 Datasheet
168Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=1.2ohm, Id=6.8A)
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRF9510 IRF-IRF9510 Datasheet
171Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRFR9110 IRF-IRFR9110 Datasheet
172Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-3.1A)
IRFD9110 IRF-IRFD9110 Datasheet
173Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-0.70A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com