データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTB06-600B データシート(PDF) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 BTB06-600B
部品情報  6A TRIACS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

BTB06-600B データシート(HTML) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  BTB06-600B Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB06-600B Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB06-600B Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB06-600B Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB06-600B Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Fig. 7: Relative variation of gate trigger current,
holding current and latching current versus
junction temperature (typical values).
Fig. 8-1: Relative variation of critical rate of
decrease of main current versus (dV/dt)c (typical
values). Snubberless & Logic Level Types
Fig. 8-2: Relative variation of critical rate of
decrease of main current versus (dV/dt)c (typical
values). Standard Types
Fig. 9: Relative variation of critical rate of
decrease
of
main
current
versus
junction
temperature.
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
IGT,IH,IL[Tj] / IGT,IH,IL [Tj=25°C]
IGT
IH & IL
Tj(°C)
0.1
1.0
10.0
100.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
(dI/dt)c [(dV/dt)c] / Specified (dI/dt)c
BW/CW
SW
TW
(dV/dt)c (V/µs)
0.1
1.0
10.0
100.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
(dI/dt)c [(dV/dt)c] / Specified (dI/dt)c
C
B
(dV/dt)c (V/µs)
0
25
50
75
100
125
0
1
2
3
4
5
6
(dI/dt)c [Tj] / (dI/dt)c [Tj specified]
Tj(°C)
BTA/BTB06 Series
2014-6-9
5
www.kersemi.com


同様の部品番号 - BTB06-600B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BTB06-600B STMICROELECTRONICS-BTB06-600B Datasheet
65Kb / 6P
   SNUBBERLESS?? LOGIC LEVEL & STANDARD
BTB06-600B STMICROELECTRONICS-BTB06-600B Datasheet
64Kb / 5P
   STANDARD TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
BTB06-600B JIEJIE-BTB06-600B Datasheet
578Kb / 5P
   6A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTB06-600B TGS-BTB06-600B Datasheet
93Kb / 1P
   6A TRIACS
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
BTB06-600B HAOPIN-BTB06-600B Datasheet
393Kb / 5P
   Blocking voltage to 600 V
More results

同様の説明 - BTB06-600B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTB06-700B KERSEMI-BTB06-700B Datasheet
1Mb / 5P
   6A TRIACS
BTB06-600SW KERSEMI-BTB06-600SW Datasheet
1Mb / 5P
   6A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTB06 UTC-BTB06_15 Datasheet
164Kb / 3P
   6A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
T610-600B-TR TGS-T610-600B-TR Datasheet
138Kb / 1P
   6A TRIACS
BTA06-800C TGS-BTA06-800C Datasheet
66Kb / 1P
   6A TRIACS
BTA06-600BF TGS-BTA06-600BF Datasheet
62Kb / 1P
   6A TRIACS
T610-600G-TR TGS-T610-600G-TR Datasheet
169Kb / 1P
   6A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTB06A UTC-BTB06A Datasheet
162Kb / 4P
   6A TRIACS
BTA06 UTC-BTA06 Datasheet
164Kb / 3P
   6A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA06-800B TGS-BTA06-800B Datasheet
217Kb / 1P
   6A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTB06 UTC-BTB06 Datasheet
164Kb / 3P
   6A TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com