データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFP32N50K データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRFP32N50K
部品情報  Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.135ohm, Id=32A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFP32N50K データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRFP32N50K Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFP32N50K Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFP32N50K Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFP32N50K Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFP32N50K Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFP32N50K Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFP32N50K Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFP32N50K Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRFP32N50K
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
VGS
Fig 13a. Gate Charge Test Circuit
Fig 13b. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12a. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12d. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12c. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V (B R)DSS
I AS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
V DS
+
-
VDD
DRIV E R
A
15 V
20V
25
50
75
100
125
150
0
160
320
480
640
800
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
14A
20A
32A


同様の部品番号 - IRFP32N50K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFP32N50K IRF-IRFP32N50K Datasheet
178Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRFP32N50K VISHAY-IRFP32N50K Datasheet
150Kb / 8P
   Power MOSFET
S-81361-Rev. B, 07-Jul-08
IRFP32N50K VISHAY-IRFP32N50K Datasheet
183Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 14-Mar-11
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFP32N50K ISC-IRFP32N50K Datasheet
272Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Vishay Siliconix
IRFP32N50K VISHAY-IRFP32N50K Datasheet
205Kb / 11P
   Power MOSFET
09-Jul-2021
More results

同様の説明 - IRFP32N50K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFP32N50KPBF IRF-IRFP32N50KPBF Datasheet
189Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.135廓 , ID = 32A )
IRFP17N50L IRF-IRFP17N50L Datasheet
91Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.28ohm, Id=16A)
IRFPS43N50K IRF-IRFPS43N50K Datasheet
99Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.078ohm, Id=47A)
IRFPS40N50L IRF-IRFPS40N50L Datasheet
111Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.087ohm, Id=46A)
IRFP17N50LS IRF-IRFP17N50LS Datasheet
118Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.28ohm, Id=16A)
IRFB17N50L IRF-IRFB17N50L Datasheet
82Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.28ohm, Id=16A)
IRFP31N50L IRF-IRFP31N50L Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.15ohm, Id=31A)
IRFPS43N50KPBF IRF-IRFPS43N50KPBF Datasheet
130Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.078廓 , ID = 47A )
IRF7501 IRF-IRF7501 Datasheet
143Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.135ohm)
IRFB17N50LPBF IRF-IRFB17N50LPBF Datasheet
180Kb / 8P
   SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)typ.=0.28廓 , ID=16A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com