データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMA47XX データシート(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 SMA47XX
部品情報  1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SMA47XX データシート(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SMA47XX_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMA47XX_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMA47XX_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Elektronische Bauelemente
SMA47xx Series
Voltage 5.6 V ~ 300 V
1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
09-May-2013 Rev. B
Page 3 of 3
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


同様の部品番号 - SMA47XX_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMA47XXA LEIDITECH-SMA47XXA Datasheet
966Kb / 3P
   Surface Mount Silicon Zener Diodes
logo
RFE international
SMA47XXA RFE-SMA47XXA Datasheet
954Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
07-22-2020
More results

同様の説明 - SMA47XX_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA4735 SECOS-SMA4735 Datasheet
318Kb / 4P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA47XX SECOS-SMA47XX Datasheet
332Kb / 3P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
ZTS270X SECOS-ZTS270X Datasheet
240Kb / 2P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SMA4741 TSC-1SMA4741_1 Datasheet
339Kb / 4P
   1.0 Watts Surface Mount Silicon Zener Diode
logo
SUNMATE electronic Co.,...
PTZ3.6B SUNMATE-PTZ3.6B Datasheet
299Kb / 2P
   1.0 Watts Surface Mount Silicon Zener Diodes
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMB3EZXXD5 SECOS-SMB3EZXXD5 Datasheet
265Kb / 4P
   3.0 Watts Surface Mount Zener Diode
3EZXXXD5 SECOS-3EZXXXD5 Datasheet
738Kb / 4P
   3 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA59XXB SECOS-SMA59XXB Datasheet
264Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
SMB5921 SECOS-SMB5921 Datasheet
201Kb / 4P
   3.0 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
SEC Electronics Inc.
3EZXXXD5 SECELECTRONICS-3EZXXXD5 Datasheet
738Kb / 4P
   3 Watts Surface Mount Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com