データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ518 データシート(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SJ518
部品情報  Silicon P Channel MOS FET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ518 データシート(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

  2SJ518_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SJ518_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ518_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ518_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ518_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ518_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ518_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SJ518_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SJ518_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
2SJ518
Rev.4.00 Sep 07, 2005 page 5 of 6
Avalanche Test Circuit
Avalanche Waveform
0
ID
VDS
IAP
V(BR)DSS
VDD
EAR =
• L • IAP
2
2
1
VDSS
VDSS – VDD
D.U.T
Rg
IAP
Monitor
VDS
Monitor
VDD
50
Vin
–15 V
L
Source to Drain Voltage
VSD (V)
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage
0.5
25
50
75
100
125
150
0
0.1
0.2
0.3
0.4
Channel Temperature Tch (°C)
Maximum Avalanche Energy vs.
Channel Temperature Derating
IAP = –2 A
VDD = –25 V
duty < 0.1 %
Rg
≥ 50 Ω
–5
0
–1
–2
–3
–4
0
–0.4
–0.8
–1.2
–1.6
–2.0
Pulse Test
–5 V
VGS = 0, 5 V
–10 V
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
90%
10%
tf
Switching Time Test Circuit
Waveform
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
–10 V
RL
Vout
Monitor
50
VDD
= –30 V


同様の部品番号 - 2SJ518_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SJ518AZTL-E RENESAS-2SJ518AZTL-E Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518AZTR-E RENESAS-2SJ518AZTR-E Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SJ518_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com