データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL2203N データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRL2203N
部品情報  Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=7.0mohm, Id=116A??
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL2203N データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRL2203N Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL2203N Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL2203N Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL2203N Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL2203N Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL2203N Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL2203N Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL2203N Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
IRL2203N
8
www.irf.com
L EAD ASSIG NM E NT S
1 - G A T E
2 - D R A IN
3 - S O U RC E
4 - D R A IN
- B -
1 .32 (.05 2)
1 .22 (.04 8)
3X
0.55 (.02 2)
0.46 (.01 8)
2 .92 (.11 5)
2 .64 (.10 4)
4.69 ( .18 5 )
4.20 ( .16 5 )
3X
0.93 (.03 7)
0.69 (.02 7)
4.06 (.16 0)
3.55 (.14 0)
1.15 (.04 5)
M IN
6.47 (.25 5)
6.10 (.24 0)
3.78 (.149 )
3.54 (.139 )
- A -
10 .54 (.4 15)
10 .29 (.4 05)
2.87 (.11 3)
2.62 (.10 3)
15.24 (.60 0)
14.84 (.58 4)
14.09 (.55 5)
13.47 (.53 0)
3X
1.40 (.055)
1.15 (.045)
2.54 (.10 0)
2X
0 .3 6 (.01 4)
M
B
A
M
4
1
2
3
N O TES:
1 D IM E N S IO N IN G & TO L E R A N C ING P E R A N S I Y 1 4.5M , 1 9 82.
3 O U T LIN E C O N F O R M S TO JE D E C O U T LIN E TO -2 20 A B .
2 C O NTROL LIN G DIM E NSIO N : INCH
4 HEATSINK & LEAD M EASUREM E NTS DO N OT INCLU DE BURRS.
Part Marking Information
TO-220AB
Package Outline
TO-220AB
Dimensions are shown in millimeters (inches)
P A RT NU M B E R
IN TE R N A TIO N A L
RE CT IF IE R
L O G O
E X A M P L E : T H IS IS A N IR F 1010
W IT H A S S E M B L Y
L O T C O D E 9 B 1 M
ASS EMB L Y
L O T
C O D E
DA T E C O DE
(Y Y WW)
YY = YE AR
WW = WE E K
9246
IR F 1010
9B
1 M
A
Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for the industrial market.
Qualification Standards can be found on IR’s Web site.
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information. 3/01


同様の部品番号 - IRL2203N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRL2203N ISC-IRL2203N Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRL2203NL IRF-IRL2203NL Datasheet
132Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=7.0mohm, Id=116A??
IRL2203NLPBF IRF-IRL2203NLPBF Datasheet
231Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRL2203NLPBF IRF-IRL2203NLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
IRL2203NPBF IRF-IRL2203NPBF Datasheet
183Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRL2203N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL2203NS IRF-IRL2203NS Datasheet
132Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=7.0mohm, Id=116A??
IRF7457 IRF-IRF7457 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=7.0mohm, Id=15A)
IRL3103S IRF-IRL3103S Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
IRLI2203G IRF-IRLI2203G Datasheet
328Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.010ohm, Id=52A??
IRL3803 IRF-IRL3803 Datasheet
365Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.006ohm, Id=140A??
IRLR3103 IRF-IRLR3103 Datasheet
164Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.019ohm, Id=46A??
IRFR1111 IRF-IRFR1111 Datasheet
112Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.031ohm, Id=33A??
IRL2203S IRF-IRL2203S Datasheet
173Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.007ohm, Id=100A??
IRL3803S IRF-IRL3803S Datasheet
436Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.006ohm, Id=140A??
IRFP3703 IRF-IRFP3703 Datasheet
236Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=0.0028ohm, Id=210A??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com