データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL3103D1 データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRL3103D1
部品情報  FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=64A)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3103D1 データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRL3103D1 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL3103D1 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL3103D1 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL3103D1 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL3103D1 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3103D1 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
IRL3103D1
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
1 0
100
V
, D rain-to-S ourc e V oltage (V )
DS
A
20µ s P U LS E W ID T H
T
= 25°C
J
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
Fig 3. Typical Reverse Output Characteristics
Fig 4. Typical Reverse Output Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
1 00
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM
2.5V
2.5V
20µs PULSE WIDTH
T
= 150°C
J
0
10
20
30
0
0.2
0.4
0.6
0.8
20µs PULSE WIDTH
T
= 150°C
A
J
0.0V
VGS
TOP
10V
8.0V
6.0V
4.0V
2.0V
BOTTOM
0.0V
V
, Source-to-Drain Voltage (V)
SD
0
10
20
30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20µs PULSE WIDTH
T
= 25°C
A
V
, Source-to-Drain Voltage (V)
0.0V
VGSB
TOP
10V
8.0V
6.0V
4.0V
2.0V
BOTTOM
0.0V
J
SD


同様の部品番号 - IRL3103D1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL3103D1PBF IRF-IRL3103D1PBF Datasheet
330Kb / 7P
   Generation 5 Technology
IRL3103D1S IRF-IRL3103D1S Datasheet
126Kb / 7P
   FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=64A)
IRL3103D1S IRF-IRL3103D1S Datasheet
100Kb / 17P
   5-BIT PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS BUCK, NON-SYNCHRONOUS,ADJUSTABLE LDO AND 200mA ON-BOARD LDO
IRL3103D1SPBF IRF-IRL3103D1SPBF Datasheet
308Kb / 8P
   Generation 5 Technology
More results

同様の説明 - IRL3103D1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL3103D1S IRF-IRL3103D1S Datasheet
126Kb / 7P
   FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=64A)
IRL3103D2 IRF-IRL3103D2 Datasheet
116Kb / 6P
   FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=54A)
IRL3103S IRF-IRL3103S Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
IRFI3205 IRF-IRFI3205 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=64A)
IRFP048N IRF-IRFP048N Datasheet
117Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.016ohm, Id=64A)
IRL3103 IRF-IRL3103 Datasheet
214Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdds=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
IRF7523D1 IRF-IRF7523D1 Datasheet
204Kb / 8P
   FETKY??MOSFET / Schottky Diode(Vdss=30V, Rds(on)=0.11ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRFP054 IRF-IRFP054 Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.014ohm, Id=70*A)
IRF7526D1 IRF-IRF7526D1 Datasheet
120Kb / 8P
   FETKY??MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-30V, Rds(on)=0.20ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRFP4710 IRF-IRFP4710 Datasheet
103Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.014ohm, Id=72A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com