データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL3103L データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRL3103L
部品情報  Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3103L データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRL3103L Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL3103L Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL3103L Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL3103L Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL3103L Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3103L Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL3103L Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL3103L Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL3103L Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
IRL3103S/IRL3103L
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100

20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°

TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
4.5V
3.7V
3.5V
3.3V
3.0V
2.7V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
2.7V
1
10
100
1000
0.1
1
10
100

20µs PULSE WIDTH
T = 175 C
J
°

TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
4.5V
3.7V
3.5V
3.3V
3.0V
2.7V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
2.7V
1
10
100
1000
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

V
= 15V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS

T = 25 C
J
°

T = 175 C
J
°
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T , Junction Temperature ( C)
J
°


V
=
I =
GS
D
10V
56A


同様の部品番号 - IRL3103L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL3103L IRF-IRL3103L Datasheet
158Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRL3103LPBF IRF-IRL3103LPBF Datasheet
648Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRL3103L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL3103 IRF-IRL3103 Datasheet
214Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdds=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
IRF7467 IRF-IRF7467 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=11A)
IRF3708 IRF-IRF3708 Datasheet
138Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
IRFZ48V IRF-IRFZ48V Datasheet
111Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=72A)
IRFZ44VZ IRF-IRFZ44VZ Datasheet
298Kb / 12P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=57A)
IRFI3205 IRF-IRFI3205 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=64A)
IRF1010E IRF-IRF1010E Datasheet
195Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V,Rds(on)=12mohm,Id=84A?
IRL3103D1 IRF-IRL3103D1 Datasheet
94Kb / 6P
   FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=64A)
IRFIZ48V IRF-IRFIZ48V Datasheet
93Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=39A)
IRFZ48VS IRF-IRFZ48VS Datasheet
282Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=72A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com