データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL3714S データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRL3714S
部品情報  Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=20mohm, Id=36A)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3714S データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRL3714S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL3714S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL3714S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL3714S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3714S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL3714S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL3714S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL3714S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRL3714S Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRL3714/3714S/3714L
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
4.5 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V (B R)DSS
I AS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
V DS
+
-
VDD
DRIV E R
A
15 V
20V
25
50
75
100
125
150
175
0
30
60
90
120
150
Starting T , Junction Temperature
( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
5.9A
10A
14A


同様の部品番号 - IRL3714S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL3714SPBF IRF-IRL3714SPBF Datasheet
237Kb / 12P
   SMPS MOSFET HEXFET짰Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRL3714S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLR3714PBF IRF-IRLR3714PBF Datasheet
227Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on)max = 20m廓 , ID = 36A )
IRFPS37N50A IRF-IRFPS37N50A Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.13ohm, Id=36A)
IRFIZ48N IRF-IRFIZ48N Datasheet
109Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.016ohm, Id=36A)
IRFR3704 IRF-IRFR3704 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.5mohm, Id=75A??
IRF7457 IRF-IRF7457 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=7.0mohm, Id=15A)
IRF7459 IRF-IRF7459 Datasheet
112Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=12A)
IRF3706 IRF-IRF3706 Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRFR3711 IRF-IRFR3711 Datasheet
239Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.5mohm, Id=110A??
IRF7456 IRF-IRF7456 Datasheet
165Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=0.0065ohm, Id=16A)
IRFPS37N50APBF IRF-IRFPS37N50APBF Datasheet
147Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.13廓 , ID = 36A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com