データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL630 データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRL630
部品情報  Power MOSFET(Vdss=200V, RdS(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL630 データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRL630 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL630 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL630 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL630 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL630 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL630 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL630 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL630 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
IRL630
Fig 1. Typical Output Characteristics,
TC = 25oC
Fig 2. Typical Output Characteristics,
TC = 150oC
0.1
1
1 0
1 0 0
0.1
1
1 0
10 0
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
VGS
TOP
7.50V
5.00V
4.00V
3.50V
3.00V
2.75V
2.50V
BOTTOM 2.25V
2.25V
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
c
A
0.01
0.1
1
10
100
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
T = 25°C
T = 150°C
J
J
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
V
= 50V
20µs PULSE WIDTH
DS
A
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-60 -40 -20
0
20
40
60
80
100 120 140 160
J
T , Junction Temperature (°C)
V
= 5.0V
GS
I
= 9.0A
D
A
To Order
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet


同様の部品番号 - IRL630

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRL630 VISHAY-IRL630 Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 17-Jul-08
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRL630 ARTSCHIP-IRL630 Datasheet
494Kb / 7P
   HEXFET Power Mosfet
logo
Vishay Siliconix
IRL630 VISHAY-IRL630 Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRL630 VISHAY-IRL630 Datasheet
895Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
Fairchild Semiconductor
IRL630A FAIRCHILD-IRL630A Datasheet
224Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRL630

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF630 IRF-IRF630 Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
IRC IRF-IRC Datasheet
229Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
IRL630S IRF-IRL630S Datasheet
352Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
IRFI630G IRF-IRFI630G Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=5.9A)
IRLI630G IRF-IRLI630G Datasheet
337Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=6.2A)
IRHN7230 IRF-IRHN7230 Datasheet
513Kb / 14P
   TRANSISTOR N-CHANNEL(BVdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
IRF630PBF IRF-IRF630PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRF630SPBF IRF-IRF630SPBF Datasheet
986Kb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRFPC60 IRF-IRFPC60 Datasheet
162Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.40ohm, Id=16A)
IRFP450LC IRF-IRFP450LC Datasheet
340Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.40ohm, Id=14A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com