データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ603 データシート(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SJ603
部品情報  MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ603 データシート(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 2SJ603_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ603_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ603_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ603_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ603_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ603_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SJ603_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SJ603_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 2SJ603_15 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Data Sheet D14648EJ3V0DS
6
2SJ603
SINGLE AVALANCHE CURRENT vs.
INDUCTIVE LOAD
L - Inductive Load - H
1
10
100
1 m10 m
VDD = –30 V
RG = 25
VGS = –20
→ 0 V
IAS = –25 A
10
µ
100
µ
0.1
E
AS = 62.5
mJ
SINGLE AVALANCHE ENERGY
DERATING FACTOR
Starting Tch - Starting Channel Temperature - ˚C
25
50
75
100
160
140
120
100
80
60
40
20
0
125
150
VDD = –30 V
RG = 25
VGS = –20
→ 0 V
IAS
≤ –25 A


同様の部品番号 - 2SJ603_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SJ603-S NEC-2SJ603-S Datasheet
79Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SJ603-S RENESAS-2SJ603-S Datasheet
215Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2001
logo
NEC
2SJ603-Z NEC-2SJ603-Z Datasheet
79Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SJ603-Z RENESAS-2SJ603-Z Datasheet
215Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2001
logo
NEC
2SJ603-ZJ NEC-2SJ603-ZJ Datasheet
79Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results

同様の説明 - 2SJ603_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SK815 NEC-2SK815 Datasheet
176Kb / 4P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ624 NEC-2SJ624 Datasheet
71Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ603 NEC-2SJ603 Datasheet
79Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
NP180N04TUK RENESAS-NP180N04TUK_15 Datasheet
253Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SK3353 RENESAS-2SK3353_15 Datasheet
224Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP60N04VUK RENESAS-NP60N04VUK Datasheet
110Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP89N055PUK RENESAS-NP89N055PUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP90N04VUK RENESAS-NP90N04VUK Datasheet
111Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N04TUK RENESAS-NP160N04TUK Datasheet
235Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N055TUK RENESAS-NP160N055TUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com