データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM338 データシート(PDF) 10 Page - Linear Technology

部品番号 LM338
部品情報  5A Positive Adjustable Voltage Regulator
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINER [Linear Technology]
ホームページ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LM338 データシート(HTML) 10 Page - Linear Technology

Back Button LM338 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LM338 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LM338 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LM338 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LM338 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LM338 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LM338 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LM338 Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LM338 Datasheet HTML 14Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
LT138A/LT339A
LM138/LM338
10
138afd
For more information www.linear.com/LT138A
scheMaTic DiagraM LT138A/LT338A


同様の部品番号 - LM338

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
LM338 STMICROELECTRONICS-LM338 Datasheet
186Kb / 12P
   THREE-TERMINAL 5 A ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATORS
logo
Seme LAB
LM338 SEME-LAB-LM338 Datasheet
56Kb / 6P
   5 AMP POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Linear Technology
LM338 LINER-LM338 Datasheet
185Kb / 12P
   5A Positive Adjustable Voltage Regulator
LM338 LINER-LM338 Datasheet
148Kb / 12P
   5A Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
STMicroelectronics
LM338 STMICROELECTRONICS-LM338 Datasheet
1Mb / 23P
   Three-terminal 5 A adjustable voltage regulators
More results

同様の説明 - LM338

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Linear Technology
LT138A LINER-LT138A_15 Datasheet
225Kb / 14P
   5A Positive Adjustable Voltage Regulator
LT338A LINER-LT338A_15 Datasheet
225Kb / 14P
   5A Positive Adjustable Voltage Regulator
LT138A LINER-LT138A_01 Datasheet
148Kb / 12P
   5A Positive Adjustable Voltage Regulator
LT138A LINER-LT138A Datasheet
185Kb / 12P
   5A Positive Adjustable Voltage Regulator
LM138 LINER-LM138_15 Datasheet
225Kb / 14P
   5A Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
Vishay Siliconix
GS1084 VISHAY-GS1084 Datasheet
57Kb / 6P
   5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
26-Mar-02
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1084 AIC-AIC1084 Datasheet
104Kb / 6P
   5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
International Rectifier
IRU1050 IRF-IRU1050 Datasheet
105Kb / 12P
   5A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Linear Technology
RH1084MK LINER-RH1084MK_15 Datasheet
87Kb / 2P
   5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
UNISEM
US1050 UNISEM-US1050 Datasheet
52Kb / 7P
   5A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com