データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N959B データシート(PDF) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 1N959B
部品情報  Zener diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

1N959B データシート(HTML) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  1N959B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N959B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N959B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N959B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N959B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N959B Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
1N957B~1N982B
Zener diode
Features
1.
High reliability
2.
Very sharp reverse characteristic
3.
Zener voltage 6.8V to 75V
4.
VZ-tolerance±5%
Applications
Voltage stabilization
Absolute Maximum Ratings
Tj=25℃
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Value
Unit
Power dissipation
Tamb≤75℃
PV
500
mW
Z-current
IZ
PV/VZ
mA
Junction temperature
Tj
200
Storage temperature range
Tstg
-65~+200
Maximum Thermal Resistance
Tj=25℃
Parameter
Test Conditions
Symbol
Value
Unit
Junction ambient
I=9.5mm(3/8”) TL=constant
RthJA
300
K/W
Electrical Characteristics
Tj=25℃
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Forward voltage
IF=200mA
VF
1.5
V
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


同様の部品番号 - 1N959B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N959B VISHAY-1N959B Datasheet
33Kb / 3P
   Silicon Z-Diodes
Rev. A3, 13-Nov-98
logo
Microsemi Corporation
1N959B MICROSEMI-1N959B Datasheet
123Kb / 2P
   METALLURGICALLY BONDED
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N959B JGD-1N959B Datasheet
185Kb / 2P
   0.5W SILICON ZENER DIODES
logo
Tak Cheong Electronics ...
1N959B TAK_CHEONG-1N959B Datasheet
295Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Compensated Deuices Inc...
1N959B CDI-DIODE-1N959B Datasheet
110Kb / 2P
   METALLURGICALLY BONDED
More results

同様の説明 - 1N959B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com