データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5221C データシート(PDF) 3 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 1N5221C
部品情報  Zener diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

1N5221C データシート(HTML) 3 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  1N5221C Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N5221C Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N5221C Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N5221C Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N5221C Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
Characteristics (Tj=25℃ unless otherwise specified)
Figure 1. Zener Voltage versus Zener Current – Vz=1 thru 16 Volts
Figure 2. Zener Voltage versus Zener Current – Vz=15 thru 30 Volts
1N5221C-1N5267C
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


同様の部品番号 - 1N5221C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seme LAB
1N5221 SEME-LAB-1N5221 Datasheet
15Kb / 2P
   ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE IN HERMETIC CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE FOR HIGH RELIABILITY APPLICATIONS
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N5221 JINANJINGHENG-1N5221 Datasheet
383Kb / 4P
   0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Yangzhou yangjie electr...
1N5221 YANGJIE-1N5221 Datasheet
197Kb / 4P
   Zener Diodes
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
1N5221 MCC-1N5221 Datasheet
393Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
More results

同様の説明 - 1N5221C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com