データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1037 データシート(PDF) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 2SA1037
部品情報  PNP TRANSISTOR
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

2SA1037 データシート(HTML) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  2SA1037_15 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
LOW FREQRENCY,LOW NOISE AMPLIFIER
to 2SC2712
Complemen
Collector-current:Ic=-100mA
Collector-Emiller Voltage:VCE=-45V
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(Ta=25 C)
o
Symbol
Rating
Unit
Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Collector Current
Collector Dissipation
Junction Temperature
Storage Temperature
Ta=25 C*
o
V
V
V
Ic
P
T
T
CBO
CEO
EBO
D
j
stg
-50
-45
-5
-100
225
150
-55~150
V
V
V
mA
mW
C
O
O
C
Characteristic
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
2 S A 1 0 3 7
Electrical Characteristics
(Ta=25 C)
o
Parameter
Symbol
Condition
Unit
MAX.
TYP.
MIN.
Emitter-Base Breakdown Voltage
-Base Cutoff Current
DC Current Gain
Collector-Emitter Saturation Voltage
Current Gain-Bandwidth Product
Noise Figure
Collector-Base Breakdown Voltage
Collector-Emitter Breakdown Voltage#
Collector
Emitter-Base Cutoff Current
Base-Emitter Saturation Voltage
Base-Emitter on Voltage
Output Capacitance
CEO
EBO
FE
CE(sat)
BE(sat)
BE(on)
BV
I
V
V
V
Cob
BV
BV
I
f
CBO
EBO
CBO
T
H
NF
I =-100 A
I =-1mA
I =-100 A
C
C
E
I =0
I =0
I =0
V
=-50V, V =0
V
=-5V, I =0
V
=-5V, I =1mA
I =-100mA, I =-5mA
I =-100mA, I =-5mA
V
=-5V, I =-2mA
V
=-10V, I =0 f=1MHz
V
=-5V I =-10mA
V
=-5V I =-0.2mA
f=1MHz Rs=1Kohm
E
B
C
CB
C
CB
C
CE
C
C
B
C
B
C
C
CB
E
CE
C
CE
C
e
V
V
V
nA
nA
-50
-45
-5
60
-50
-50
600
-0.7
100
-0.75
7
10
MHz
V
V
V
*Total Device
Pulse Test: Pulse Width 300uS Duty cycle 2%
DEVICE MARKING:
2SA1037=M6
#
Dissipation:FR=1X0.75X0.062 in Board Derate 25 C
o
-0.6
100
200
-0.20
-0.82
-0.67
4.5
190
0.7
PF
dB
3
1
2
SOT-23
1.BASE
2.EMITTER
3.COLLECTOR
1.
1.3
2.4
Unit:mm
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


同様の部品番号 - 2SA1037_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1037 KEXIN-2SA1037_15 Datasheet
1Mb / 2P
   PNP Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1037_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com