データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ649 データシート(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SJ649
部品情報  SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ649 データシート(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 2SJ649_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ649_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ649_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ649_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ649_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ649_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SJ649_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SJ649_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 2SJ649_15 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Data Sheet D16332EJ1V0DS
6
2SJ649
SINGLE AVALANCHE CURRENT vs.
INDUCTIVE LOAD
SINGLE AVALANCHE ENERGY
DERATING FACTOR
- 1
- 10
- 100
VDD =
−30 V
RG = 25
VGS = -20
→ 0 V
Starting Tch = 25°C
EAS2 = 100 mJ
EAS1 = 40 mJ
IAS1 =
−20 A
IAS2 =
−10 A
L - Inductive Load - H
0
20
40
60
80
100
25
50
75
100
125
150
VDD =
−30 V
RG = 25
VGS =
−20 → 0 V
IAS
≤ −20 A
Starting Tch - Starting Channel Temperature - °C
10
µ
100
µ
1 m
10 m


同様の部品番号 - 2SJ649_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SJ649 NEC-2SJ649 Datasheet
78Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results

同様の説明 - 2SJ649_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SJ599 RENESAS-2SJ599_15 Datasheet
244Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P04PDG RENESAS-NP100P04PDG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P04PLG RENESAS-NP100P04PLG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
2SJ673 RENESAS-2SJ673_15 Datasheet
288Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
PA2717AGR RENESAS-PA2717AGR_15 Datasheet
274Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
2SJ601 RENESAS-2SJ601_15 Datasheet
239Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP36P04SDG RENESAS-NP36P04SDG_15 Datasheet
317Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP50P04SDG RENESAS-NP50P04SDG_15 Datasheet
320Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P06PDG RENESAS-NP100P06PDG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP15P06SLG RENESAS-NP15P06SLG_15 Datasheet
306Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP50P04KDG RENESAS-NP50P04KDG_15 Datasheet
291Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com